전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

1422MD 데이터시트(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

부품명 1422MD
상세설명  Armoire autoportante a plusieurs portes en acier doux de type 12
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
홈페이지  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

1422MD 데이터시트(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  1422MD Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1422MD Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1422MD Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Des goujons à collerette sont fournis pour le montage des panneaux
intérieurs.
Une tige de mise à la terre est prévue dans l'armoire pour chaque
porte et une tige de mise à la masse est installée sur la porte.
Une pochette à documents est prévue à l'intérieur de la porte.
Finition
Le couvercle et l'armoire comportent un revêtement extérieur en
poudre lisse gris ANSI 61 pouvant être repeint et un revêtement
intérieur en poudre blanc.
Les panneaux intérieurs amovibles comportent un revêtement en
poudre blanc.
Accessoires



Html Pages

1 2 3