| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
1488JS11 데이터시트(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1488JS11 데이터시트(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 3 page ![]() Miniconsoles de type 12 Couvercle à charnière Application Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques. Idéal pour montage à plat ou en saillie ou sur socle afin d'obtenir un angle d'inclinaison de 30 ou de 60 ° pour les commandes. Offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau. Normes UL 508, types 12 et 13 CSA, types 12 et 13 Conformes aux normes : NEMA Types 12 et 13 CEI 60529, IP54 Construction Tôle d'acier de calibre 14. Joints soudés en continu, lisses. Conçue pour offrir un angle d'inclinaison de 30 ou de 60 ° du couvercle selon la position de montage. Il est possible de retirer le couvercle à charnière à piano en retirant la broche de charnière. Les vis imperdables du couvercle se vissent dans des cavités scellées. Garniture résistante à l'huile adhésive. Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée sur l'armoire. Finition Le couvercle et la miniconsole sont traités au phosphate et comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61. Accessoires |
유사한 부품 번호 - 1488JS11 |
|
유사한 설명 - 1488JS11 |