| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
S2CC 데이터시트(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S2CC 데이터시트(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 3 page ![]() Miniconsole en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X Système modulaire de consoles Application Logement économique pour les applications d'interface opérateur. Offre une surface inclinée idéale pour le montage de claviers, de commutateurs, de témoins lumineux et de cadrans. Offre des possibilités de montage sur panneau pour diverses applications. Généralement utilisé comme enceinte autoportante. Possibilité de juxtaposer des enceintes sur base sur une seule plinthe (p. ex. une miniconsole de 36 po de largeur et un terminal sur une base de 24 po sur une plinthe d'une largeur totale de 60 po.) Roulettes offertes en option (nécessitent l'installation d'une plinthe) pour former un poste de travail certifié NEMA entièrement mobile. Ses lignes douces et ses angles nets lui confèrent un aspect contemporain attrayant. Normes UL 508, types 3R, 4 et 12 CSA, types 3R, 4, 12 et 13 EIA RS-310-D Conformes aux normes : NEMA, types 3R, 4 et 12 CEI 60529, IP66 Construction UL 508, types 3R, 4, 4X et 12 CSA, types 3R, 4, 4X et 12 Conformes aux normes : NEMA, types 3R, 4, 4X et 12 CEI 60529, IP66 Finition Corps, porte et couvercle en tôle d'acier de calibre 14. Aussi offert avec corps, porte et couvercle en tôle d'acier inoxydable 304 de calibre 14. Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables ni trous. Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité. Offert en quatre largeurs : 24, 36, 48 et 60 po. Côtés et section arrière pleins, porte avant pleine, couvercle à trois positions sur toit incliné (20 °) et fond fermé par un panneau d'accès amovible. |
유사한 부품 번호 - S2CC |
|
유사한 설명 - S2CC |