전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

2CSB266018 데이터시트(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

부품명 2CSB266018
상세설명  Bases en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
홈페이지  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

2CSB266018 데이터시트(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  2CSB266018 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. 2CSB266018 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. 2CSB266018 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. 2CSB266018 Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Sur les modèles de 24 et de 36 po de largeur, les portes peuvent être
installées de manière à s'ouvrir à gauche ou à droite.
Les profilés de porte offrent une résistance accrue et sont pré-
poinçonnés pour offrir différentes options de montage.
Rebord profilé prévenant l'infiltration de liquides et de contaminants.
La porte est munie de verrous quart de tour à fente étanches à l'huile,
et des verrous inviolables sont offerts en option.
Les modèles en acier inoxydable utilisent de la quincaillerie en acier
inoxydable.
Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
Plusieurs emplacements intérieurs de goujons permettent le montage
de divers accessoires.
Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise
à la terre est installée dans l'enceinte.
Accessoires
Avec revêtement en poudre texturé gris clair RAL 7035 ou en acier
inoxydable naturel avec fini brossé lisse.
Des plaques de recouvrement pour base sont offertes dans les mêmes
finis.
Accessoires



Html Pages

1 2 3 4