전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

UHD 데이터시트(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

부품명 UHD
상세설명  Armoire autoportante pour coupe-circuit a plusieurs portes en acier doux de type 12
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
홈페이지  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

UHD 데이터시트(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  UHD Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. UHD Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. UHD Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. UHD Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Les portes amovibles sont fixées au moyen de paumelles robustes.
Les panneaux intérieurs en tôle d'acier de calibre 10 sont montés sur
des goujons à collerette.
Les supports de panneau sont fournis.
Le montant central est amovible pour faciliter l'installation des
panneaux.
Un mécanisme de verrouillage à trois points robuste avec extrémités
munies de galets facilite la fermeture de la porte.
Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
Sur toutes les armoires, la porte de droite est la porte principale.
La poignée de la porte principale comporte une vis d'affranchissement
et un moraillon à cadenas.
La poignée de la porte subordonnée comporte un moraillon à cadenas.
Un dispositif d'asservissement mécanique activé par la porte principale
empêche que la porte subordonnée soit ouverte en premier.
La découpe universelle pour bride permet le montage de mécanismes
de commande pour coupe-circuit au moyen du jeu d'adaptateurs pour
mécanismes de commande approprié.
Des lampes fluorescentes peuvent être montées dans l'armoire.
Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise
à la terre est installée dans l'armoire pour chaque porte.
Une pochette à documents est prévue à l'intérieur de la porte.
Note :
Les sectionneurs, les disjoncteurs et les mécanismes de commande ne
sont pas fournis avec l'armoire et doivent être commandés séparément
auprès du fabricant.
Finition
La porte et l'armoire sont traités au phosphate et comportent un
revêtement extérieur en poudre gris ANSI 61 pouvant être repeint.
Intérieur - revêtement en poudre blanc
Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre
blanc.
Accessoires



Html Pages

1 2 3 4