| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
BCD210SC 데이터시트(PDF) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BCD210SC 데이터시트(HTML) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
21 / 25 page ![]() PARANI-BCD210 Page 21 of 25 6. 소프트웨어 스택 BCD210은 블루투스 v2.0을 만족하는 SPP (Serial Port Profile) 펌웨어가 기본적으로 내장되어 있습니다. 이 SPP 펌웨어는 추가 작업 없이 바로 POS (Point-of-sales), 산업자동화, 원격 검침 및 기타 다양한 실 제 현장에 적용 가능하도록 설계 , 다년간 운영되어 그 성능 및 안정성이 이미 검증되어 있습니다. SPP 펌웨어는 AT 명령을 이용하여 설정 및 제어가 가능합니다. 사용자는 HyperTerminal과 같은 터미널 에뮬레이션 프로그램을 이용하여 BCD210을 설정하고 사용자의 기존 시리얼 포트 소프트웨어를 수정하 지 않고 블루투스 무선 통신을 적용할 수 있습니다 . 또한 기본 AT 명령과 더불어서 다양한 확장 AT 명 령어도 제공 됩니다 . 또한 AT명령어를 직접 입력하지 않고 PC에서 간편하게 설정 또한 가능하도록 ParaniWizard 및 ParaniWIN 소프트웨어가 제공 됩니다. BCD210에서 AT명령어를 실행시키기 위해서는 BCD210이 사용자가 설계한 보드 또는 이와 상응하는 보드에 장착되어, 시리얼 포트가 연결될 수 있도 록 되어있어야 합니다 . BCD210에서 제공하는 SPP펌웨어는 Parani-ESD100V2/110V2에서 제공하는 SPP 펌웨어와 동일합니다. OEM 제품 개발 기간을 단축하거나. BCD210을 적용하기에 앞서서 기능을 테스트해보고 싶은 경우에는 Parani-ESD100V2/110V2 스타터 키트를 구입하여 먼저 적용해보는 것을 권장합니다. 또한 SPP 펌웨어 의 기본개념 및 AT명령어를 참조하기 위해서는 Parani-ESD100V2/110V2의 사용자 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다 . Parani-ESD100V2/110V2의 매뉴얼은 아래 세나 기술 지원 홈페이지에서 다운로드 받을 수 있 습니다 . http://www.sena.com/support/downloads/. 선택적으로 , PC용 블루투스 USB 동글과 같이 전체 블루투스 스택이 외부에서 동작하는 경우 또는 사용 자가 직접 개발한 커스텀 펌웨어를 탑재하기 위한 목적으로 HCI스택 까지만 구현되어있는 펌웨어를 BCD210에 탑재하여 출시하는 것도 가능합니다. 커스텀 펌웨어를 탑재하기 위한 자세한 내용은 세나 영 업 담당자 또는 기술지원 담당자에게 문의하시기 바랍니다 . 그림 6-1 SPP 펌웨어 블루투스 스택 그림 6-2 HCI 펌웨어 블루투스 스택 PCM I/O USB UART Radio Baseband/Link Control Link Manager HCI UART Radio Baseband/Link Control Link Manager HCI L2CAP RFCOMM SPP Firmware |