| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
S-2031A 데이터시트(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S-2031A 데이터시트(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
7 / 7 page ![]() ■長軸用ノブ付品 SWITCHES WITH KNOB AS EXTENDED SHAFT (Unit: mm) ■平ノブ付キンク加工品(受注生産) Snap-in terminal pin with translucent knob with flange (Made to order basis) O S-1200AK and S-2200AK 10 0.7 ※ノブは固定されているため、取り外しはできません。ノブ単体での販売はしておりません。 ※ Knob can’t be dettached due to being fixed. Simple knob can’t be sold. ノブは、S-1000A、S-2000A、SA-5000、SS-10 共用です。 The large knob is common to S-1000A, S-2000A, SA-5000 and SS-10 series. ■包装仕様 〈ポリ袋の包装仕様〉 O ポリ袋での最小包装は、10 個 / 袋となりますので、10 個単位 (10個、20個、30個…) でのご注文をお願い致します。 O ポリ袋の箱詰めは、25 個以上(標準は 50 個) を製品箱に包装 致します。 ■ PACKAGING SPECIFICATIONS <Bulk pack specifications> O The smallest unit of bulk pack in a plastic bag is 10 pcs. per pack. Orders will be accepted for unit of minimum 10 pcs., i.e., 10, 20, 30 pcs. , etc. O Boxing of bulk in a plastic bag is performed with 25 pcs. (standard 50 pcs.) per box. 〈トレイの包装仕様〉 O トレイでの最小包装は、50 個 /トレイとなりますので、50 個単 位 (50 個、100 個、150 個…) でのご注文をお願い致します。 O トレイの箱詰めは、10トレイごとに製品箱に包装致します。 <Tray packaging specifications> O Tray version is packaged in 50 pcs. per tyay. Orders will be accepted for units of 50 pcs., i. e., 50, 100, 150 pcs. etc. O Tray version is boxed with 10 trays. S-1000A/2000A ROTARY CODED SWITCHES ディップスイッチ 照光式スイッチ 押ボタンスイッチ レバー・ロッカー スイッチ トグルスイッチ スライドスイッチ ロータリー スイッチ キースイッチ トリガースイッチ フラットスイッチ |