전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MSM5256 데이터시트(PDF) 3 Page - OKI electronic componets

부품명 MSM5256
상세설명  CMOS IC
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OKI [OKI electronic componets]
홈페이지  http://www.oki.com
Logo OKI - OKI electronic componets

MSM5256 데이터시트(HTML) 3 Page - OKI electronic componets

  MSM5256 Datasheet HTML 1Page - OKI electronic componets MSM5256 Datasheet HTML 2Page - OKI electronic componets MSM5256 Datasheet HTML 3Page - OKI electronic componets MSM5256 Datasheet HTML 4Page - OKI electronic componets MSM5256 Datasheet HTML 5Page - OKI electronic componets  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
3/5
MSM5256 l
項目
記号
条件
定格値
単位
電源電圧
VDD
Ta=25℃
−0.3∼+6.5
V
入力電圧
VI
Ta=25℃
−0.3∼VDD+0.3
V
出力電圧
VO
Ta=25℃
−0.3∼VDD+0.3
V
出力電流
IO
Ta=25℃
15
mA
保存温度
TSTG
−55∼+150
許容損失
PD
400
mW
備考
COMP.SYNC
項目
記号
条件
単位
電源電圧
VDD
V
動作温度
Top
発振周波数
fOSC
MHz
Max.
Typ.
Min.
4.3
−20
6
+70
4
項目
記号
条件
Min.
Typ.
Max.
単位
"H"入力電圧
VIH
0.7VDD
V
"L"入力電圧
VIL
0.2VDD
V
"H"入力電流
IIH
VI=VDD
1
m
A
"L"入力電流
IIL
VI=VSS
−1
m
A
"L"出力電圧 (1)
VOL1
IO=2mA
0.4
V
OFFリーク電流
IOFF
VDD=5.5V
VO=5.5V
10
m
A
"L"出力電圧 (2)
VOL2
IO=1.6mA
0.4
V
"H"出力電圧
VOH
IO=−0.4mA
VDD−0.4
V
消費電流
IDD
NTSC無負荷
発振周波数
3.579545MHz
3
mA
XT端子入力電圧 (P-P)VIXT
コンデンサ結合
f=3.579545MHz
1―
2
VP-P
*1
*1
*1
*1
*2
*2
*3
*3
(VDD=5V±10%,Ta=−20∼+70℃)
n
絶対最大定格
n
推奨動作条件
n
電気的特性
l
直流特性
*1
RESET端子に適用。
*2
COMP.SYNC端子に適用。
*3
BF, VIDEO端子に適用。



Html Pages

1 2 3 4 5


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com