| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
HT47R20 데이터시트(PDF) 19 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT47R20 데이터시트(HTML) 19 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
19 / 42 page ![]() HT47R20 Rev. 1.10 19 2002-07-25 snz intcl.4 ; 判断定时/计数器中断请求标志位 jmp p10 clr intcl.4 ; 清除定时/计数器中断请求标志位 ; 程序继续 O t h e r N o t e : 0 = o f f , 1 = o n N o t e : 0 = o f f , 1 = o n S 1 S 2 S 3 S y s t e m C l o c k S y s t e m C l o c k / 4 R T C O u t p u t T i m e r A T O N T i m e r B I n t e r r u p t R e s e t T O N S 4 C S 0 I N 0 S 5 C R T 0 S 6 S 7 R S 0 S 8 R T 0 S 1 2 S 9 C S 1 I N 1 S 1 0 R S 1 S 1 1 R T 1 S 1 3 O V B / O V A = 0 O V B / O V A = 1 T N 2 0 0 0 T N 1 0 0 1 T N 0 0 1 0 S 1 1 0 0 0 S 2 0 1 0 0 S 3 0 0 1 0 M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 M 2 0 0 0 0 1 1 1 1 M 1 0 0 1 1 0 0 1 1 M 0 0 1 0 1 0 1 0 1 S 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 S 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 S 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 S 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S 9 0 0 0 0 0 1 1 0 0 S 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 S 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 S 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 S 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 RC 型 A/D 转换器 输入 /输出口 HT47R20 有一个 8 位双向输入/输出口和一个 4 位的输入口 PA 和 PB 分别对应 RAM 中的[12H]和 [14H]] PA 的高半字节引脚经常是带有上拉电阻的 NMOS 输入/输出 PA 的低半字节引脚可由掩膜选择 设定为 NMOS 输入/输出或 CMOS 输出 PA 的每个引脚都可以具有唤醒功能 并且 PA 的低字节位可由掩 膜选择设定为有或无上拉电阻 PB 只能用于输入 且每个引脚都可由掩膜选择设定有或无上拉电阻 就 PA PB 口作为输入而言 并不具有锁存功能 也就是说 所有输入在 MOV A [m]指令(m=12H 或 m=14H) 的 T2 上升沿时会被重新读入 就 PA 口作为输出而言 所有数据被锁存住 而且不受任何影响 直到输出 锁存被写入新的值为止 PA 口某个引脚在当成输入线使用时必须先设定相对应的为 1 以便关闭 NMOS 也就是先执行 MOV A,0FFH 和 MOV [12H],A 指令关闭 NMOS 然后执行 MOV A,[12] 指令来读取寄存器的数据 在系统复位之后 这些引脚输入若不是高电平即为浮接 (由掩膜选项决定) 这些输出锁存的每个位都 可由 SET [m].i 置位或是以 CLR [m].i 清除 有些指令会先输入数据 然后才输出运行结果 举例来说 SET [m].i CLR [m].i CPL [m]和 CPLA[m] 这些指令会先将整个口状态读入 CPU 中 接着执行所定义的运算 最后再将执行的结果写入锁存或是累 加器中 对 PA 口的输出锁存器不能使用这些指令 因为这些指令可能会引起输入和输出引脚的混乱(当输 入引脚为低电平时 ) |