전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SFH4052 데이터시트(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

부품명 SFH4052
상세설명  High Power Infrared Emitter (850 nm)
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4052 데이터시트(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH4052 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4052 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4052 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4052 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4052 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4052 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4052 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4052 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4052 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
Version 1.0
SFH 4052
2013-11-29
3
Characteristics (TA = 25 °C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Emission wavelength
Zentrale Emissionswellenlänge
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
(typ)
λpeak
860
nm
Centroid Wavelength
Schwerpunktwellenlänge der Strahlung
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
(typ)
λcentroid
850
nm
Spectral bandwidth at 50% of Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
(typ)
Δλ
30
nm
Half angle
Halbwinkel
(typ)
ϕ
± 40
°
Active chip area
Aktive Chipfläche
(typ)
A
0.09
mm2
Dimensions of active chip area
Abmessungen der aktiven Chipfläche
(typ)
L x W
0.3 x 0.3
mm x
mm
Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max)
Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max)
(IF = 70 mA, RL = 50 Ω)
(typ)
tr, tf
12
ns
Forward voltage
Durchlassspannung
(IF = 70 mA, tp = 20 ms)
(typ (max)) VF
1.45 (≤ 1.75)
V
Forward voltage
Durchlassspannung
(IF = 1 A, tp = 100 μs)
(typ (max)) VF
2.4
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 5 V)
(typ (max)) IR
not designed for
reverse operation
µA
Total radiant flux
Gesamtstrahlungsfluss
(IF=70 mA, tp = 20 ms)
(typ)
Φe
40
mW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13