| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
SFH4356P 데이터시트(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH4356P 데이터시트(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
1 / 12 page ![]() 2014-12-04 1 2014-12-04 Infrared Emitter (850 nm) IR-Lumineszensdiode (850 nm) Version 1.0 SFH 4356P Features: Besondere Merkmale: • Wavelength 850nm • Wellenlänge 850nm • Short switching time • Kurze Schaltzeit • Good spectral match to silicon photodetectors • Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfänger Applications Anwendungen • IR remote control • IR-Gerätefernsteuerung • Sensor technology • Sensorik • Discrete optocouplers • Diskrete Optokoppler • Discrete interrupters • Diskrete Lichtschranken Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. |
유사한 부품 번호 - SFH4356P |
|
유사한 설명 - SFH4356P |