전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LECWE2A 데이터시트(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LECWE2A
상세설명  Lighting without Optics
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LECWE2A 데이터시트(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LECWE2A Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LECWE2A Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LECWE2A Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LECWE2A Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LECWE2A Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LECWE2A Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LECWE2A Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LECWE2A Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LECWE2A Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 18 page
background image
LE CW E2A
OSTAR
® - Lighting without Optics
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Preliminary
2006-10-16
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: OSTAR
® - Lighting
• Besonderheit des Bauteils: extrem hohe
Helligkeit und Leuchtdichte dank
Oberflächenemission und niedrigem R
th
• Farbort: x = 0.42, y = 0.40 nach CIE 1931
(warm weiß)
• typische Farbtemperatur: 2700 K, 3000 K,
3500 K, 4200 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Abstrahlende Fläche: 2,1 mm x 2,1 mm
•
Technologie: ThinGaN
®
•
Leuchtdichte: 16*10
6 cd/m²
•
max. optischer Wirkungsgrad: 38 lm/W bei
350 mA
• Montierbarkeit: verschraubbar
Lötpads für Verdrahtung
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
• Verpackungseinheit: pro Box 60 Stück
= Verpackungseinheit
Anwendungen
• Strahler für die Allgemeinbeleuchtung
• Medizintechnik: Operationslampen
• Mikroskopbeleuchtung
• Verkehrszeichen
• Hochwertige Blitzlichter
Features
• package: OSTAR
® - Lighting
• feature of the device: outstanding brightness
and luminance due to pure surface emission
and low R
th
• color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to CIE
1931 (warm white)
• typ. color temperature: 2700 K, 3000 K,
3500 K, 4200 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• light emitting surface: 2.1 mm x 2.1 mm
•
technology: ThinGaN
®
• Luminance: 16*10
6 cd/m²
• max. optical efficiency: 38 lm/W at 350 mA
• mounting methods: screw holes
solder pads for wire attachment
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
method of packing: 60 pcs per tray
= packing unit
Applications
• General lighting
• medical lighting: surgery light
• microscope illumination
• VMS (variable message signs)
• high end strobe light


유사한 부품 번호 - LECWE2A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
OSRAM GmbH
LECWE2B OSRAM-LECWE2B Datasheet
849Kb / 19P
OSTAR짰 - Lighting
More results

유사한 설명 - LECWE2A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Marktech Corporate
MT108L-UR3 MARKTECH-MT108L-UR3 Datasheet
103Kb / 2P
Fiber Optics
MT108W-UR3 MARKTECH-MT108W-UR3 Datasheet
106Kb / 2P
Fiber Optics
logo
ITT Industries
PHD ITT-PHD Datasheet
96Kb / 1P
Fiber Optics
logo
Dialight Corporation
12284CB DIALIGHT-12284CB Datasheet
274Kb / 2P
VEHICLE SPOT LIGHT (WITH AND WITHOUT OPTICS)
logo
OSRAM GmbH
SFH4750 OSRAM-SFH4750 Datasheet
161Kb / 8P
OSRAM OSTAR - Lighting IR 6-fold with Optics (850nm)
LECWE3A OSRAM-LECWE3A Datasheet
722Kb / 19P
Lighting without Optics
LECWE3B OSRAM-LECWE3B Datasheet
853Kb / 19P
Lighting with Optics (silicone)
LEUWE3B OSRAM-LEUWE3B Datasheet
662Kb / 17P
Lighting with Optics
SFH-4750 OSRAM-SFH-4750 Datasheet
289Kb / 7P
OSTAR짰 - Lighting IR 6-fold with Optics (850nm)
SFH-4751 OSRAM-SFH-4751 Datasheet
290Kb / 7P
OSTAR짰 - Lighting IR 6-fold with Optics (940nm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18