전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

ADA4528-2ARMZ 데이터시트(PDF) 4 Page - Analog Devices

부품명 ADA4528-2ARMZ
상세설명  Precision, Ultralow Noise, RRIO, Zero-Drift Op Amp
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  AD [Analog Devices]
홈페이지  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADA4528-2ARMZ 데이터시트(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADA4528-2ARMZ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADA4528-2ARMZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADA4528-2ARMZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADA4528-2ARMZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADA4528-2ARMZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADA4528-2ARMZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADA4528-2ARMZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADA4528-2ARMZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADA4528-2ARMZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 28 page
background image
ADA4528-1/ADA4528-2
Data Sheet
Rev. D | Page 4 of 28
Parameter
Symbol
Test Conditions/Comments
Min
Typ
Max
Unit
NOISE PERFORMANCE
Voltage Noise
en p-p
f = 0.1 Hz to 10 Hz, AV = +100
97
nV p-p
Voltage Noise Density
en
f = 1 kHz, AV = +100
5.6
nV/√Hz
f = 1 kHz, AV = +100, VCM = 2.0 V
5.5
nV/√Hz
Current Noise
in p-p
f = 0.1 Hz to 10 Hz, AV = +100
10
pA p-p
Current Noise Density
in
f = 1 kHz, AV = +100
0.7
pA/√Hz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28