| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32F411CCU6TR 데이터시트(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F411CCU6TR 데이터시트(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 149 page ![]() DocID026289 Rev 6 39/149 STM32F411xC STM32F411xE Pinouts and pin description 56 - - - 5 D2 PE6 I/O FT - TRACED3, TIM9_CH2, SPI4_MOSI/I2S4_SD, SPI5_MOSI/I2S5_SD, EVENTOUT - -- -- D3 VSS S - - - - -- -- C4 VDD S - - - - 1 1 B7 6 E2 VBAT S - - - - 22 D5 7 C1 PC13- ANTI_TAMP I/O FT (2)(3) - RTC_AMP1, RTC_OUT, RTC_TS 33 C7 8 D1 PC14- OSC32_IN I/O FT (2)(3) (4) - OSC32_IN 44 C6 9 E1 PC15- OSC32_OUT I/O FT - - OSC32_OUT - - - 10 F2 VSS S - - - - -- - 11 G2 VDD S - - - - 5 5 D7 12 F1 PH0 - OSC_IN I/O FT - - OSC_IN 66 D6 13 G1 PH1 - OSC_OUT I/O FT - - OSC_OUT 7 7 E7 14 H2 NRST I/O FT - EVENTOUT - - 8 - 15 H1 PC0 I/O FT - EVENTOUT ADC1_10 - 9 - 16 J2 PC1 I/O FT - EVENTOUT ADC1_11 - 10 - 17 J3 PC2 I/O FT - SPI2_MISO, I2S2ext_SD, EVENTOUT ADC1_12 - 11 - 18 K2 PC3 I/O FT - SPI2_MOSI/I2S2_SD, EVENTOUT ADC1_13 -- - 19 - VDD S - - - - 8 12 E6 20 J1 VSSA S - - - - - - - - K1 VREF- S - - - - 9 13F721 L1 VREF+ S - - - - - - - 22 M1 VDDA S - - - - Table 8. STM32F411xC/xE pin definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |