| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
AM3703CUSNEST 데이터시트(PDF) 83 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM3703CUSNEST 데이터시트(HTML) 83 Page - Texas Instruments |
|
83 / 280 page ![]() AM3715, AM3703 www.ti.com SPRS616F – JUNE 2010 – REVISED AUGUST 2011 Table 2-4. Multiplexing Characteristics (continued) CBP CBC CUS MODE 0 MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4 MODE 5 MODE 6 MODE 7 Bottom Top Bottom Top NA V22 NA Y16 E7 sdrc_a10 NA V23 NA N21 G6 sdrc_a11 NA W22 NA R21 G7 sdrc_a12 NA W23 NA AA15 F7 sdrc_a13 NA Y22 NA Y12 F9 sdrc_a14 NA M22 NA T21 A19 sdrc_ncs0 NA M23 NA T20 B19 sdrc_ncs1 NA A11 NA A12 A10 sdrc_clk NA B11 NA B13 A11 sdrc_nclk NA J22 NA Y15 B20 sdrc_cke0 safe_mo de_out1 NA J23 NA Y13 C20 sdrc_cke1 safe_mo de_out1 NA L23 NA V21 D19 sdrc_nras NA L22 NA U20 C19 sdrc_ncas NA K23 NA Y18 A20 sdrc_nwe NA C1 NA H1 B6 sdrc_dm0 NA A17 NA A14 B13 sdrc_dm1 NA A6 NA A4 A7 sdrc_dm2 NA A20 NA A18 A16 sdrc_dm3 NA C2 NA C2 A5 sdrc_dqs0 NA B17 NA B15 A13 sdrc_dqs1 NA B6 NA B8 A8 sdrc_dqs2 NA B20 NA A19 A17 sdrc_dqs3 N4 AC15 J2 NA K4 gpmc_a1 gpio_34 safe_mo de M4 AB15 H1 NA K3 gpmc_a2 gpio_35 safe_mo de L4 AC16 H2 NA K2 gpmc_a3 gpio_36 safe_mo de K4 AB16 G2 NA J4 gpmc_a4 gpio_37 safe_mo de T3 AC17 F1 NA J3 gpmc_a5 gpio_38 safe_mo de R3 AB17 F2 NA J2 gpmc_a6 gpio_39 safe_mo de N3 AC18 E1 NA J1 gpmc_a7 gpio_40 safe_mo de M3 AB18 E2 NA H1 gpmc_a8 gpio_41 safe_mo de L3 AC19 D1 NA H2 gpmc_a9 sys_ndmareq gpio_42 safe_mo 2 de K3 AB19 D2 NA G2 gpmc_a10 sys_ndmareq gpio_43 safe_mo 3 de NA AC20 A4 NA NA gpmc_a11 safe_mo de K1 M2 AA2 U2 L2 gpmc_d0 L1 M1 AA1 U1 M1 gpmc_d1 L2 N2 AC2 V2 M2 gpmc_d2 P2 N1 AC1 V1 N2 gpmc_d3 T1 R2 AE5 AA3 M3 gpmc_d4 V1 R1 AD6 AA4 P1 gpmc_d5 V2 T2 AD5 Y3 P2 gpmc_d6 W2 T1 AC5 Y4 R1 gpmc_d7 H2 AB3 V1 R1 R2 gpmc_d8 gpio_44 safe_mo de K2 AC3 Y1 T1 T2 gpmc_d9 gpio_45 safe_mo de P1 AB4 T1 N1 U1 gpmc_d10 gpio_46 safe_mo de Copyright © 2010–2011, Texas Instruments Incorporated TERMINAL DESCRIPTION 83 Submit Documentation Feedback Product Folder Link(s): AM3715 AM3703 |