| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
ST10F296TR 데이터시트(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F296TR 데이터시트(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 346 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) ST10F296E Contents 3/346 5.4 Protection strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 5.4.1 Protection registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 5.4.2 Access protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 5.4.3 Write protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.4.4 Temporary unprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.5 Write operation examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.5.1 Word program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.5.2 Double word program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.5.3 Sector erase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.5.4 Suspend and resume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.5.5 Erase suspend, program and resume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 5.5.6 Set protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 5.6 Write operation summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6 The bootstrap loader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 6.1 Selection among user-code, standard or alternate bootstrap . . . . . . . . . 66 6.2 Standard bootstrap loader (BSL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 6.2.1 Entering the standard bootstrap loader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 6.2.2 ST10 configuration in BSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 6.2.3 Booting steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 6.2.4 Hardware to activate BSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 6.2.5 Memory configuration in bootstrap loader mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 6.2.6 Loading the startup code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6.2.7 Exiting bootstrap loader mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6.2.8 Hardware requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6.3 Standard bootstrap with UART (RS232 or K-line) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6.3.1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6.3.2 Entering bootstrap via UART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 6.3.3 ST10 configuration in UART BSL (RS232 or K-line) . . . . . . . . . . . . . . . 75 6.3.4 Loading the startup code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 6.3.5 Choosing the baud rate for the BSL via UART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 6.4 Standard bootstrap with CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 6.4.1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 6.4.2 Entering the CAN bootstrap loader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 6.4.3 ST10 configuration in CAN BSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6.4.4 Loading the startup code via CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |