| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
OLM-034C 데이터시트(PDF) 5 Page - OSA Opto Light GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OLM-034C 데이터시트(HTML) 5 Page - OSA Opto Light GmbH |
|
5 / 6 page ![]() edition 2017/05 © 2017/05 OSA Opto Light GmbH · Phone +49-(0)30-65762683 · contact@osa-opto.com Warn- und Sicherheitshinweise Warnings and safety instructions Diese Power LEDs emittieren im Betrieb intensive, in Abhängigkeit vom Typ auch unsichtbare optische Strahlung (UV oder IR), die auch bei kurzzeitiger Expositon für die Augen schädlich sein können. Während des Betriebes nicht direkt in die LED schauen Stellen Sie sicher, dass Sie und alle Personen in der Nähe geeignete Schutzbrillen nutzen, wenn die Strahlung der LED nicht anderweitig abgeschirmt ist LED sind kein Spielzeug, aus der Reichweite von Kindern halten Wenn eine Power-LED in einem Produkt verwendet wird, müssen entsprechende Warnhinweise auf dem Produkt und in der Beschreibung des Produktes enthalten sein. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Kunden und Mitarbeiter entsprechend zu informieren. These Power LEDs emit during operation intense UV optical radiation, which may be harmful to eyes and skin, even for brief periods. Do not look directly into the LED during operation Be sure that you and all persons in the vicinity wear suitable eye protection, if the radiation of the LED in not covered by other measures LED are not a toy, keep out of reach of children If you incorporate a Power LED into a product, be sure to provide appropriate cautionary labels and instructions. The user has the responsibility to inform, train and instruct customers and co-workers ESD- Schutz ESD- Instructions Beachten Sie alle Standards für die Lagerung, Handhabung, Reinigung, Montage, Lötung, Entsorgung und sonstiger Handhabung des Produkts, einschließlich dem Schutz vor elektrostatischer Entladung. UV-LED sind ESD-empfindlich (Class3). Die Handhabung und der Gebrauch hat dieser Eigenschaft Rechnung zu tragen Please follow all standard procedures for storing, handling, cleaning, mounting, soldering, disposal, or otherwise handling of the product, including static electricity protection. UV- LED are ESD sensitive (Class3). The handling and usage have to consider this correctly Allgemein General Dieses Datenblatt beschreibt typische Eigenschaften des Produkts, die nicht in vollem Umfang als garantierte Eigenschaften angesehen werden können. Lieferbedingungen und technische Änderungen sind vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können Komponenten gefährliche Stoffe enthalten. Das Datenblatt kann ohne Vorankündigung geändert werden; die gültige Ausgabe liegt auf unserer Homepage unter www.osa-opto.com vor. Die Produkteigenschaften können in verschiedenen Anwendungen variieren. Alle Betriebsparameter müssen für jede Anwendung vom Kunden überprüft werden. OSA Opto-Light hat nicht die Verantwortung für die Zuverlässigkeit und die Degradation der LED, weil diese nicht nur von der Diode, sondern auch von der Herstellung oder der Auslegung des Endproduktes abhängen. Verpackung: Bitte nutzen Sie die Ihnen bekannten Recycling-Unternehmen. Komponenten, die in lebenserhaltenden Geräten oder Systemen und in Sicherheitssystemen verwendet werden, müssen ausdrücklich für diesen Zweck genehmigt werden! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change are reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. The data sheet may be changed without prior information; the valid issue will be on our web-page on the internet (www.osa-opto.com). Parameters can vary in different applications. All operating parameters must be validated for each application by the customer. OSA Opto-Light does not have the responsibility for the reliability and the degradation behavior of developed products made with OSA Opto-Light diodes. These characteristics depend not only on the diode but also on the conditions of manufacture or design of the final products. Packaging: Please use the recycling operators known to you. Components used in life support devices or systems and safety systems must be expressly authorized for such purpose! |