| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
LCYW5SM 데이터시트(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCYW5SM 데이터시트(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() 2017-06-22 2 Version 1.2 LCY W5SM Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Flux 1) page 21 Ordering Code Typ: Lichtstrom 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 350 mA ΦV [lm] LCY W5SM-HZJZ-5E-1 39 ... 71 Q65111A2605 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCY W5SM-HZJZ-5E-1 means that only one group HZ, JX, JY, JZ will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LCY W5SM-HZJZ-5E-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LCY W5SM-HZJZ-5E-1 means that only one forward voltage group 24,64,A4,E4 will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCY W5SM-HZJZ-5E-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen HZ, JX, JY, JZ enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCY W5SM-HZJZ-5E-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LCY W5SM-HZJZ-5E-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCY W5SM-HZJZ-5E-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 24,64,A4,E4 enthalten (siehe Seite 5). |