| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STP190NF04 데이터시트(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP190NF04 데이터시트(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 9 page ![]() STB190NF04/-1 STP190NF04 6/9 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.4 4.6 0.173 0.181 A1 2.49 2.69 0.098 0.106 B 0.7 0.93 0.027 0.036 B2 1.14 1.7 0.044 0.067 C 0.45 0.6 0.017 0.023 C2 1.23 1.36 0.048 0.053 D 8.95 9.35 0.352 0.368 e 2.4 2.7 0.094 0.106 E 10 10.4 0.393 0.409 L 13.1 13.6 0.515 0.531 L1 3.48 3.78 0.137 0.149 L2 1.27 1.4 0.050 0.055 L L1 D L2 P011P5/E TO-262 (I 2PAK) MECHANICAL DATA |