| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
LPL296 데이터시트(PDF) 15 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LPL296 데이터시트(HTML) 15 Page - OSRAM GmbH |
|
15 / 20 page ![]() Version 1.0 (Replacement in due course) 2012-10-01 15 Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. OHA04563 (G) GROUP: 1234567890 (1T) LOT NO: (9D) D/C: 1234 (X) PROD NO: 123456789 (6P) BATCH NO: 1234567890 LX XXXX RoHS Compliant BIN1: XX-XX-X-XXX-X ML 2 Temp ST 260 °C R Pack: R18 DEMY 022 B_R999_1880.1642 R 9999 (Q)QTY: Semiconductors OSRAM Opto XX-XX-X-X OHA00539 Moisture-sensitive label or print Barcode label Desiccant Humidity indicator Barcode label OSRAM M o ist u re L ev e l 3 F lo or tim e 1 6 8 H o u rs M o is tu re Le ve l 6 F lo o r tim e 6 H o ur s a ) H u m idit y In d ic a to r C a rd is > 1 0 % w h e n re ad a t 2 3 ˚C ± 5 ˚C, o r re flo w , v a p or- p h as e ref lo w , o r e q u iv a le nt p roc es s in g (p e a k p a c k ag e 2 . A fte r t h is ba g is o p en e d , de v ic e s th a t w ill b e s u b je c ted to in fra re d 1. S h e lf li fe i n s ea le d ba g : 2 4 m on ths at < 4 0 ˚ C a n d < 9 0 % re lat ive hu m id ity (R H ). M o is tu re L e v e l 5 a at f ac tor y c o nd iti on s of (if b lan k , s e a l da te is id e n ti c al w ith d a te c o d e). a ) M o un ted w ith in b) S to re d a t bo d y t e m p . 3 . D e v ic es re q u ir e ba k in g, b e fo re m ou n tin g , if: B a g s e a l d at e M o is tu re L e ve l 1 M o is tu re L e ve l 2 M o is tu re L e v e l 2 a 4. I f b a k in g is re q u ire d , b ) 2 a or 2 b is n o t m et . D at e a nd tim e op e n ed : ref e re n c e IP C /JE D E C J -S T D -0 3 3 fo r b a k e p roc e d u re. F loo r t im e s ee be low If b la nk , s e e b a r c o d e la b e l F lo o r ti m e > 1 Y e a r F lo o r t im e 1 Y ea r F lo or t im e 4 W e e k s 1 0% R H . _ < M oi s tu re L e v el 4 M ois tu re L e v e l 5 ˚C ). O P T O S EM IC O N D U CT O R S M O IS TU R E S E N S IT IV E Th is b ag co nta in s C A U T IO N F lo o r tim e 72 H o urs F lo o r t im e 48 H o u rs F loo r tim e 2 4 H o u rs 3 0 ˚C /6 0 % R H . _ < L E V E L If b la n k , s e e b a r c o d e la b e l |