전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TE0115A 데이터시트 (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TE0115A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
부품명 TE0115A
다운로드  TE0115A 다운로드
파일 크기   221.87 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
홈페이지  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
상세설명 Dual SAW Filter 390 / 420 MHz

TE0115A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TE0115A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

부품명 TE0115A
다운로드  TE0115A Click to download

파일 크기   221.87 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
홈페이지  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
상세설명 Dual SAW Filter 390 / 420 MHz

TE0115A 데이터시트 (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




유사한 부품 번호 - TE0115A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Golledge Electronics Lt...
TE0115A GOLLEDGE-TE0115A Datasheet
138Kb / 9P
Dual SAW Filter 390.0MHz/420.0MHz
More results


유사한 설명 - TE0115A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TE0109A TAI-SAW-TE0109A Datasheet
218Kb / 5P
Dual SAW Resonator 390/315 MHz SMD 5.0X5.0 mm
logo
RF Monolithics, Inc
RF3606D RFM-RF3606D Datasheet
581Kb / 10P
390 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB0801A TAI-SAW-TB0801A Datasheet
380Kb / 7P
IF SAW Filter 420 MHz SMD 5.0mmX5.0mm
logo
Murata Manufacturing Co...
RF3606D MURATA-RF3606D Datasheet
581Kb / 10P
390 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TE0114A TAI-SAW-TE0114A Datasheet
319Kb / 10P
Dual SAW Filter 460 / 420 MHz
TC0151A TAI-SAW-TC0151A Datasheet
278Kb / 3P
SAW Resonator 390 MHz
TC0180A TAI-SAW-TC0180A Datasheet
196Kb / 3P
SAW Resonator 390 MHz
TC0204A TAI-SAW-TC0204A Datasheet
352Kb / 4P
SAW Resonator 390 MHz
TA0409B TAI-SAW-TA0409B Datasheet
654Kb / 6P
SAW Filter 420 MHz
TE0161A TAI-SAW-TE0161A Datasheet
404Kb / 10P
SAW Dual SAW 370/390 MHz (BW 20 MHz) SMD 5.0X5.0 mm
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com