전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

RFBPF1109B501T 데이터시트 (PDF) - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

RFBPF1109B501T Datasheet PDF - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION
부품명 RFBPF1109B501T
다운로드  RFBPF1109B501T 다운로드
파일 크기   607.6 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  WALSIN [WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION]
홈페이지  http://www.passivecomponent.com/
Logo WALSIN - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION
상세설명 869 ~ 894 MHz Band Working Frequency

RFBPF1109B501T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
RFBPF1109B501T Datasheet PDF - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

부품명 RFBPF1109B501T
다운로드  RFBPF1109B501T Click to download

파일 크기   607.6 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  WALSIN [WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION]
홈페이지  http://www.passivecomponent.com/
Logo WALSIN - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION
상세설명 869 ~ 894 MHz Band Working Frequency

RFBPF1109B501T 데이터시트 (HTML) - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION




유사한 부품 번호 - RFBPF1109B501T

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFBPF1109B201T WALSIN-RFBPF1109B201T Datasheet
619Kb / 7P
1930 ~ 1990 MHz Band Working Frequency
RFBPF1109B301T WALSIN-RFBPF1109B301T Datasheet
568Kb / 7P
1805 ~ 1880 MHz Working Frequency
RFBPF1109B801T WALSIN-RFBPF1109B801T Datasheet
596Kb / 7P
925 ~ 960 MHz Working Frequency
More results


유사한 설명 - RFBPF1109B501T

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Ericsson
PTF10161 ERICSSON-PTF10161 Datasheet
288Kb / 7P
165 Watts, 869-894 MHz GOLDMOS Field Effect Transistor
logo
Tyco Electronics
MLS9109-00881 MACOM-MLS9109-00881 Datasheet
89Kb / 2P
Surface Mount Frequency Synthesizer CDMA 869 -894 MHz
logo
List of Unclassifed Man...
QPP-003 ETC1-QPP-003 Datasheet
43Kb / 2P
60W, 869-894 MHz Class AB Power Stage
logo
SIRENZA MICRODEVICES
XD010-12S-D4F SIRENZA-XD010-12S-D4F Datasheet
224Kb / 6P
869-894 MHz Class AB 15W Power Amplifier Module
SDM-08060 SIRENZA-SDM-08060 Datasheet
88Kb / 3P
869-894 MHz Class AB 60W Power Amplifier Module
SDM-08120 SIRENZA-SDM-08120 Datasheet
89Kb / 5P
869-894 MHz Class AB 130W Power Amplifier Module
XD010-42S-D4F SIRENZA-XD010-42S-D4F_1 Datasheet
144Kb / 5P
869-894 MHz Class A 8W power module
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAFR-000053-AS1S1R MA-COM-MAFR-000053-AS1S1R Datasheet
93Kb / 2P
Single Junction Robust Lead Isolator 869 MHz-894 MHz
MAFR-000083-AS1C1T MA-COM-MAFR-000083-AS1C1T Datasheet
94Kb / 2P
Single Junction Drop-In Circulator 869 MHz-894 MHz
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
SF11090881B506T WALSIN-SF11090881B506T Datasheet
709Kb / 8P
869~894 MHz Band Working Frequency
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com