전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

AR0521P1 데이터시트 (PDF) - Nanjing International Group Co

AR0521P1 Datasheet PDF - Nanjing International Group Co
부품명 AR0521P1
다운로드  AR0521P1 다운로드
파일 크기   1873.32 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
홈페이지  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co
상세설명 1-Line Ultra Low Capacitance Bi-directional TVS Diode

AR0521P1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
AR0521P1 Datasheet PDF - Nanjing International Group Co

부품명 AR0521P1
다운로드  AR0521P1 Click to download

파일 크기   1873.32 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
홈페이지  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co
상세설명 1-Line Ultra Low Capacitance Bi-directional TVS Diode

AR0521P1 데이터시트 (HTML) - Nanjing International Group Co


AR0521P1 제품 세부 정보

Features
• Ultra small package: 1.0x0.6x0.5mm
• Ultra low capacitance: 0.3pF typical
• Ultra low leakage: nA level
• Operating voltage: 5V
• Low clamping voltage
• AEC-Q101 qualified
• Complies with following standards:
– IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test
Air discharge: ±25kV
Contact discharge: ±22kV
– IEC61000-4-5 (Lightning) 4A (8/20μs)
• RoHS Compliant




유사한 부품 번호 - AR0521P1

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Applied Power Microelec...
AR0521P1 APMICRO-AR0521P1 Datasheet
583Kb / 6P
1-Line Ultra Low Capacitance Bi-directional TVS Diode
AR0521P1L APMICRO-AR0521P1L Datasheet
461Kb / 4P
1-Line Ultra Low Capacitance Bi-directional TVS Diode
More results


유사한 설명 - AR0521P1

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Applied Power Microelec...
AR0521P0 APMICRO-AR0521P0 Datasheet
516Kb / 4P
1-Line Ultra Low Capacitance Bi-directional TVS Diode
AR0521P6 APMICRO-AR0521P6 Datasheet
693Kb / 4P
1-Line Ultra Low Capacitance Bi-directional TVS Diode
AR0541P1 APMICRO-AR0541P1 Datasheet
545Kb / 4P
1-Line Ultra Low Capacitance Bi-directional TVS Diode
AR2421P1 APMICRO-AR2421P1 Datasheet
717Kb / 4P
1-Line Ultra Low Capacitance Bi-directional TVS Diode
logo
Shanghai Leiditech Elec...
ESD130-B1-W0201 LEIDITECH-ESD130-B1-W0201 Datasheet
2Mb / 4P
1-Line Ultra Low Capacitance Bi-directional TVS Diode
Rev 2.0 : 12.01.2019
AZ5B85-01B LEIDITECH-AZ5B85-01B Datasheet
2Mb / 4P
1-Line Ultra Low Capacitance Bi-directional TVS Diode
Rev 2.0 : 12.01.2019
ESD0P2RF-02LS LEIDITECH-ESD0P2RF-02LS Datasheet
2Mb / 4P
1-Line Ultra Low Capacitance Bi-directional TVS Diode
Rev 2.0 : 12.01.2019
ESD105-B1-02ELS LEIDITECH-ESD105-B1-02ELS Datasheet
2Mb / 4P
1-Line Ultra Low Capacitance Bi-directional TVS Diode
Rev 2.0 : 12.01.2019
ESDZV5-1BF4 LEIDITECH-ESDZV5-1BF4 Datasheet
2Mb / 4P
1-Line Ultra Low Capacitance Bi-directional TVS Diode
Rev 2.0 : 12.01.2019
WE05DUCMS-B LEIDITECH-WE05DUCMS-B Datasheet
2Mb / 4P
1-Line Ultra Low Capacitance Bi-directional TVS Diode
Rev 2.0 : 12.01.2019
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com