전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

1414854 데이터시트 (PDF) - PHOENIX CONTACT

1414854 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
부품명 1414854
다운로드  1414854 다운로드
파일 크기   653.74 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 SAC-5P-M12MRL/ 3,0-280 FE - Power cable

1414854 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
1414854 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

부품명 1414854
다운로드  1414854 Click to download

파일 크기   653.74 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 SAC-5P-M12MRL/ 3,0-280 FE - Power cable

1414854 데이터시트 (HTML) - PHOENIX CONTACT


1414854 제품 세부 정보

Power cable, 5-position, PUR halogen-free, gray RAL 7001, Plug angled M12, coding: L, on free
cable end, cable length: 3 m, for direct current up to 16 A/63 V

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Protection against mismatching, thanks to special L-coding
• Our standard: robust halogen-free PUR cable




유사한 부품 번호 - 1414854

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1414850 PHOENIX-1414850 Datasheet
648Kb / 18P
SAC-5P-M12MRL/ 1,5-280 FE - Power cable
1414851 PHOENIX-1414851 Datasheet
562Kb / 18P
SAC-5P-M12MRL/ 1,5-280 FE SH - Power cable
1414852 PHOENIX-1414852 Datasheet
114Kb / 5P
High-performance: DC connectors for up to 16 A and 63 V DC
1414853 PHOENIX-1414853 Datasheet
567Kb / 18P
SAC-5P-M12MRL/ 1,5-500 FE SH - Power cable
1414855 PHOENIX-1414855 Datasheet
567Kb / 18P
SAC-5P-M12MRL/ 3,0-280 FE SH - Power cable
More results


유사한 설명 - 1414854

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1415946 PHOENIX-1415946 Datasheet
84Kb / 3P
Sensor/Actuator cable - SAC-5P- 3,0-PVC/AD-2L
1404046 PHOENIX-1404046 Datasheet
127Kb / 10P
Sensor/actuator cable - SAC-5P-M12MR/3,0-600 HD
09/11/2020
1414790 PHOENIX-1414790 Datasheet
145Kb / 10P
Power cable - SAC-5P- 3,0-280/M12FSL FE
09/11/2020
1414797 PHOENIX-1414797 Datasheet
403Kb / 7P
Power cable - SAC-5P- 3,0-PVC/M12FSK PE SH
02/03/2022
1414884 PHOENIX-1414884 Datasheet
147Kb / 9P
Power cable - SAC-5P-M12MSL/ 1,5-280 FE SH
09/12/2020
1425010 PHOENIX-1425010 Datasheet
180Kb / 10P
Power cable - SAC-5P-M12MSL/0,6-280/FSL FE
09/11/2020
1457160 PHOENIX-1457160 Datasheet
121Kb / 9P
Sensor/actuator cable - SAC-5P- 3,0-802/M12FS
09/11/2020
1669835 PHOENIX-1669835 Datasheet
134Kb / 10P
Sensor/actuator cable - SAC-5P- 3,0-PUR/M12FS
09/11/2020
1476892 PHOENIX-1476892 Datasheet
2Mb / 8P
SAC-5P- 3,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476902 PHOENIX-1476902 Datasheet
1Mb / 8P
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com