전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

1414853 데이터시트 (PDF) - PHOENIX CONTACT

1414853 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
부품명 1414853
다운로드  1414853 다운로드
파일 크기   567.58 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 SAC-5P-M12MRL/ 1,5-500 FE SH - Power cable

1414853 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
1414853 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

부품명 1414853
다운로드  1414853 Click to download

파일 크기   567.58 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 SAC-5P-M12MRL/ 1,5-500 FE SH - Power cable

1414853 데이터시트 (HTML) - PHOENIX CONTACT


1414853 제품 세부 정보

Power cable, 5-position, PVC, gray RAL 7001, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug
angled M12, coding: L, on free cable end, cable length: 1.5 m, for direct current up to 16 A/63 V

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Protection against mismatching, thanks to special L-coding
• Shield power reliably – 360° shielding to reduce electromagnetic loads




유사한 부품 번호 - 1414853

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1414850 PHOENIX-1414850 Datasheet
648Kb / 18P
SAC-5P-M12MRL/ 1,5-280 FE - Power cable
1414851 PHOENIX-1414851 Datasheet
562Kb / 18P
SAC-5P-M12MRL/ 1,5-280 FE SH - Power cable
1414852 PHOENIX-1414852 Datasheet
114Kb / 5P
High-performance: DC connectors for up to 16 A and 63 V DC
1414854 PHOENIX-1414854 Datasheet
653Kb / 18P
SAC-5P-M12MRL/ 3,0-280 FE - Power cable
1414855 PHOENIX-1414855 Datasheet
567Kb / 18P
SAC-5P-M12MRL/ 3,0-280 FE SH - Power cable
More results


유사한 설명 - 1414853

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1407787 PHOENIX-1407787 Datasheet
137Kb / 10P
Sensor/Actuator cable - SAC-5P- 1,5-PUR/FS SH SCO
1414790 PHOENIX-1414790 Datasheet
145Kb / 10P
Power cable - SAC-5P- 3,0-280/M12FSL FE
09/11/2020
1414884 PHOENIX-1414884 Datasheet
147Kb / 9P
Power cable - SAC-5P-M12MSL/ 1,5-280 FE SH
09/12/2020
1425010 PHOENIX-1425010 Datasheet
180Kb / 10P
Power cable - SAC-5P-M12MSL/0,6-280/FSL FE
09/11/2020
1476899 PHOENIX-1476899 Datasheet
433Kb / 8P
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476903 PHOENIX-1476903 Datasheet
1Mb / 8P
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476893 PHOENIX-1476893 Datasheet
2Mb / 8P
SAC-5P- 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1224249 PHOENIX-1224249 Datasheet
3Mb / 9P
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1224252 PHOENIX-1224252 Datasheet
2Mb / 9P
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable
1224256 PHOENIX-1224256 Datasheet
2Mb / 9P
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com