전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MP009056 데이터시트 (PDF) - Multicomp Pro

MP009056 Datasheet PDF - Multicomp Pro
부품명 MP009056
다운로드  MP009056 다운로드
파일 크기   306.67 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  MULTICOMP [Multicomp Pro]
홈페이지  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
상세설명 Zener Diodes

MP009056 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MP009056 Datasheet PDF - Multicomp Pro

부품명 MP009056
다운로드  MP009056 Click to download

파일 크기   306.67 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  MULTICOMP [Multicomp Pro]
홈페이지  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
상세설명 Zener Diodes

MP009056 데이터시트 (HTML) - Multicomp Pro


MP009056 제품 세부 정보

Features
• Complete voltage range 3.3 to 200 V
• Withstands large surge stresses
• Available on tape and reel
• High surge current rating
• ESD protection up to 10kV; IEC61000-4-2




유사한 부품 번호 - MP009056

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Multicomp Pro
MP009000 MULTICOMP-MP009000 Datasheet
475Kb / 2P
BNC Loaded 1U Slim Panels
09/02/22 V1.0
MP009001 MULTICOMP-MP009001 Datasheet
475Kb / 2P
BNC Loaded 1U Slim Panels
09/02/22 V1.0
MP009002 MULTICOMP-MP009002 Datasheet
475Kb / 2P
BNC Loaded 1U Slim Panels
09/02/22 V1.0
MP009010 MULTICOMP-MP009010 Datasheet
325Kb / 3P
Schottky Barrier Rectifier
04/03/22 V1.0
MP009011 MULTICOMP-MP009011 Datasheet
325Kb / 3P
Schottky Barrier Rectifier
04/03/22 V1.0
More results


유사한 설명 - MP009056

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N4728CG EIC-1N4728CG Datasheet
33Kb / 2P
ZENER DIODES
HZ6L EIC-HZ6L Datasheet
30Kb / 2P
ZENER DIODES
logo
Fairchild Semiconductor
FLZ2V2_0609 FAIRCHILD-FLZ2V2_0609 Datasheet
625Kb / 8P
Zener Diodes
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BZG03C BILIN-BZG03C Datasheet
106Kb / 3P
ZENER DIODES
DL4728 BILIN-DL4728 Datasheet
195Kb / 3P
ZENER DIODES
BZY97 BILIN-BZY97 Datasheet
239Kb / 5P
ZENER DIODES
U1ZB6.8 BILIN-U1ZB6.8 Datasheet
155Kb / 3P
ZENER DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
ZPD1 GOOD-ARK-ZPD1 Datasheet
414Kb / 9P
Zener Diodes
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
ZENER DIODES Diodes
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com