전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MP009010 데이터시트 (PDF) - Multicomp Pro

MP009010 Datasheet PDF - Multicomp Pro
부품명 MP009010
다운로드  MP009010 다운로드
파일 크기   325.65 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  MULTICOMP [Multicomp Pro]
홈페이지  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
상세설명 Schottky Barrier Rectifier

MP009010 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MP009010 Datasheet PDF - Multicomp Pro

부품명 MP009010
다운로드  MP009010 Click to download

파일 크기   325.65 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  MULTICOMP [Multicomp Pro]
홈페이지  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
상세설명 Schottky Barrier Rectifier

MP009010 데이터시트 (HTML) - Multicomp Pro


MP009010 제품 세부 정보

Features
• Metal silicon junction, majority carrier conduction
• High forward surge current capability
• Low forward voltage drop
• High temperature soldering guaranteed: 260°C @ 10s
• Robust guarding for over voltage protection




유사한 부품 번호 - MP009010

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Multicomp Pro
MP009000 MULTICOMP-MP009000 Datasheet
475Kb / 2P
BNC Loaded 1U Slim Panels
09/02/22 V1.0
MP009001 MULTICOMP-MP009001 Datasheet
475Kb / 2P
BNC Loaded 1U Slim Panels
09/02/22 V1.0
MP009002 MULTICOMP-MP009002 Datasheet
475Kb / 2P
BNC Loaded 1U Slim Panels
09/02/22 V1.0
MP009036 MULTICOMP-MP009036 Datasheet
387Kb / 3P
Surface Mount TVS Diode
15/03/22 V1.0
MP009047 MULTICOMP-MP009047 Datasheet
306Kb / 3P
Zener Diodes
16/03/22 V1.0
More results


유사한 설명 - MP009010

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
BYS1190 VISHAY-BYS1190 Datasheet
51Kb / 4P
Schottky Barrier Rectifier
24-Jun-98
logo
Shanghai Sunrise Electr...
1N5820 SSE-1N5820 Datasheet
13Kb / 1P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB820 SSE-SB820 Datasheet
23Kb / 1P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FYP2004DN FAIRCHILD-FYP2004DN Datasheet
46Kb / 4P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
FYPF1010DN FAIRCHILD-FYPF1010DN Datasheet
50Kb / 4P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
FYPF2004DN FAIRCHILD-FYPF2004DN Datasheet
46Kb / 4P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shanghai Lunsure Electr...
SR820 CHENYI-SR820 Datasheet
153Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SRF1620 CHENYI-SRF1620 Datasheet
138Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SRF735 CHENYI-SRF735 Datasheet
178Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com