전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

AP50P02D 데이터시트 (PDF) - A POWER MICROELECTRONICS

AP50P02D Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS
부품명 AP50P02D
다운로드  AP50P02D 다운로드
파일 크기   1522.91 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
홈페이지  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
상세설명 -20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP50P02D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
AP50P02D Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS

부품명 AP50P02D
다운로드  AP50P02D Click to download

파일 크기   1522.91 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
홈페이지  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
상세설명 -20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP50P02D 데이터시트 (HTML) - A POWER MICROELECTRONICS


AP50P02D 제품 세부 정보

Features
- VDS = -20V ID =-50A
- RDS(ON) < 15mΩ @ VGS=-4.5V (Type:10mΩ)

Applications
- electronic cigarette
- Load switch




유사한 부품 번호 - AP50P02D

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP50P02BDF APME-AP50P02BDF Datasheet
973Kb / 7P
-20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP50P02CDF APME-AP50P02CDF Datasheet
485Kb / 5P
-20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
More results


유사한 설명 - AP50P02D

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Zetex Semiconductors
ZXM62P02E6 ZETEX-ZXM62P02E6 Datasheet
203Kb / 7P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXM64P02X ZETEX-ZXM64P02X Datasheet
205Kb / 7P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2301 TSC-TSM2301 Datasheet
169Kb / 5P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJA63P02 PANJIT-PJA63P02 Datasheet
204Kb / 6P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Leshan Radio Company
LP2301ALT1G LRC-LP2301ALT1G_15 Datasheet
1Mb / 5P
20V P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP21D0UT DIODES-DMP21D0UT_15 Datasheet
170Kb / 7P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMP22D4UFA DIODES-DMP22D4UFA_15 Datasheet
159Kb / 6P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
logo
Pan Jit International I...
PJA3415 PANJIT-PJA3415 Datasheet
227Kb / 6P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJA3415A PANJIT-PJA3415A Datasheet
298Kb / 6P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJS6415 PANJIT-PJS6415 Datasheet
297Kb / 6P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com