전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

AP50P04P 데이터시트 (PDF) - A POWER MICROELECTRONICS

AP50P04P Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS
부품명 AP50P04P
다운로드  AP50P04P 다운로드
파일 크기   858.01 Kbytes
페이지   9 Pages
제조업체  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
홈페이지  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
상세설명 -40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP50P04P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
AP50P04P Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS

부품명 AP50P04P
다운로드  AP50P04P Click to download

파일 크기   858.01 Kbytes
페이지   9 Pages
제조업체  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
홈페이지  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
상세설명 -40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP50P04P 데이터시트 (HTML) - A POWER MICROELECTRONICS


AP50P04P 제품 세부 정보

Features
- VDS = -40V ID =-50 A
- RDS(ON) < -13mΩ @ VGS=-10V (Type:10.5mΩ)

Applications
- Battery protection
- Load switch
- Uninterruptible power supply




유사한 부품 번호 - AP50P04P

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP50P04D APME-AP50P04D Datasheet
1Mb / 7P
-40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP50P04NF APME-AP50P04NF Datasheet
1Mb / 7P
-40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


유사한 설명 - AP50P04P

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Diodes Incorporated
DMP4051LK3 DIODES-DMP4051LK3_10 Datasheet
673Kb / 8P
40V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DS32114 Rev. 2 - 2
ZXMP4A16G DIODES-ZXMP4A16G Datasheet
277Kb / 7P
40V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
JULY 2003
ZXMP4A16K DIODES-ZXMP4A16K Datasheet
582Kb / 8P
40V P-channel enhancement mode MOSFET
MARCH 2006
DMP4050SSS DIODES-DMP4050SSS_15 Datasheet
676Kb / 8P
40V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 1
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LM3L5P04 LEIDITECH-LM3L5P04 Datasheet
1Mb / 5P
-40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW40P04DF YFWDIODE-YFW40P04DF Datasheet
1Mb / 5P
-40V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
logo
Pan Jit International I...
PJL9421 PANJIT-PJL9421 Datasheet
605Kb / 6P
40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
May 12,2017-REV.00
PJQ4441P-AU PANJIT-PJQ4441P-AU Datasheet
792Kb / 6P
40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
January 26,2022 PJQ4441P-AU-REV.01
PJQ4441P PANJIT-PJQ4441P Datasheet
792Kb / 6P
40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
January 26,2022 PJQ4441P-REV.01
PJQ5453 PANJIT-PJQ5453 Datasheet
595Kb / 6P
40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
May 9,2019-REV.00
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com