전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

AP50P06PT 데이터시트 (PDF) - A POWER MICROELECTRONICS

AP50P06PT Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS
부품명 AP50P06PT
다운로드  AP50P06PT 다운로드
파일 크기   1546.03 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
홈페이지  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
상세설명 -60V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP50P06PT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
AP50P06PT Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS

부품명 AP50P06PT
다운로드  AP50P06PT Click to download

파일 크기   1546.03 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
홈페이지  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
상세설명 -60V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP50P06PT 데이터시트 (HTML) - A POWER MICROELECTRONICS


AP50P06PT 제품 세부 정보

Features
- VDS = -60V ID =-58A
- RDS(ON) < 16mΩ @ VGS=-10V (Type:12mΩ)

Applications
- Lithium battery protection
- Wireless impact
- Mobile phone fast charging




유사한 부품 번호 - AP50P06PT

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP50P06D APME-AP50P06D Datasheet
812Kb / 7P
-60V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


유사한 설명 - AP50P06PT

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Diodes Incorporated
ZXMP6A17E6 DIODES-ZXMP6A17E6 Datasheet
671Kb / 8P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
ZXMP6A18K DIODES-ZXMP6A18K Datasheet
589Kb / 8P
60V P-channel enhancement mode MOSFET
MARCH 2006
logo
Cystech Electonics Corp...
MTP2311M3 CYSTEKEC-MTP2311M3 Datasheet
297Kb / 9P
60V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP6023LE DIODES-DMP6023LE_15 Datasheet
362Kb / 7P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 3
DMP6185SE DIODES-DMP6185SE_15 Datasheet
294Kb / 6P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 4
DMP6185SK3 DIODES-DMP6185SK3_15 Datasheet
323Kb / 6P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 1
DMP6250SE DIODES-DMP6250SE_15 Datasheet
370Kb / 6P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 1
ZXMP6A13F DIODES-ZXMP6A13F_15 Datasheet
322Kb / 8P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 6
logo
Pan Jit International I...
PJL9433A PANJIT-PJL9433A Datasheet
440Kb / 7P
60V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP6180SK3 DIODES-DMP6180SK3 Datasheet
194Kb / 6P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 3
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com