전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

DBCTB56-2 데이터시트 (PDF) - Dubilier

DBCTB56-2 Datasheet PDF - Dubilier
부품명 DBCTB56-2
다운로드  DBCTB56-2 다운로드
파일 크기   142.41 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  DUBILIER [Dubilier]
홈페이지  http://www.dubilier.co.uk
Logo DUBILIER - Dubilier
상세설명 TERMINAL BLOCKS 3.5mm PITCH VERTICAL MOUNT - LOW PROFILE

DBCTB56-2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
DBCTB56-2 Datasheet PDF - Dubilier

부품명 DBCTB56-2
다운로드  DBCTB56-2 Click to download

파일 크기   142.41 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  DUBILIER [Dubilier]
홈페이지  http://www.dubilier.co.uk
Logo DUBILIER - Dubilier
상세설명 TERMINAL BLOCKS 3.5mm PITCH VERTICAL MOUNT - LOW PROFILE

DBCTB56-2 데이터시트 (HTML) - Dubilier




유사한 부품 번호 - DBCTB56-2

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Dubilier
DBCTB56-2 DUBILIER-DBCTB56-2 Datasheet
142Kb / 1P
TERMINAL BLOCKS 3.5mm PITCH VERTICAL MOUNT - LOW PROFILE
More results


유사한 설명 - DBCTB56-2

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Dubilier
DBCTB1-2 DUBILIER-DBCTB1-2 Datasheet
142Kb / 1P
TERMINAL BLOCKS 3.5mm PITCH VERTICAL MOUNT - LOW PROFILE
DBCTB12-2 DUBILIER-DBCTB12-2 Datasheet
131Kb / 1P
TERMINAL BLOCKS 5mm PITCH VERTICAL MOUNT - LOW PROFILE
DBCTB14-2 DUBILIER-DBCTB14-2 Datasheet
131Kb / 1P
TERMINAL BLOCKS 5mm PITCH VERTICAL MOUNT - LOW PROFILE
DBCTB41-2 DUBILIER-DBCTB41-2 Datasheet
98Kb / 1P
TERMINAL BLOCKS 3.5mm 3.81mm PITCH - SCREWLESS
DBCTB81-2 DUBILIER-DBCTB81-2 Datasheet
96Kb / 1P
TERMINAL BLOCKS 3.5mm PITCH 90 MOUNT
DBCTB702 DUBILIER-DBCTB702 Datasheet
294Kb / 2P
TERMINAL BLOCKS 3.5mm 3.81mm PITCH - SCREWLESS
logo
CamdenBoss Ltd.
CSTBP92HD CAMDENBOSS-CSTBP92HD Datasheet
304Kb / 1P
3.5mm pitch pluggable screwless terminal blocks
CTBP0305 CAMDENBOSS-CTBP0305 Datasheet
386Kb / 1P
3.5mm low profile vertical rising clamp terminal blocks
CTBP0355 CAMDENBOSS-CTBP0355 Datasheet
836Kb / 1P
3.5mm low profile 90° wire protector terminal blocks
CTBP3051 CAMDENBOSS-CTBP3051 Datasheet
438Kb / 1P
3.5mm pitch low profile commercial screw terminal blocks
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com