전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TX0131A 데이터시트 (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TX0131A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
부품명 TX0131A
다운로드  TX0131A 다운로드

파일 크기   219.95 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
홈페이지  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
상세설명 SMD 3.2x2.5 19.2MHz VCTCXO

TX0131A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TX0131A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

부품명 TX0131A
다운로드  TX0131A Click to download

파일 크기   219.95 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
홈페이지  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
상세설명 SMD 3.2x2.5 19.2MHz VCTCXO

TX0131A 데이터시트 (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TX0131A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TX0131A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TX0131A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TX0131A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TX0131A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TX0131A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



유사한 부품 번호 - TX0131A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TX0130A TAI-SAW-TX0130A Datasheet
265Kb / 6P
   SMD 3.2x2.5 13.0MHz VCTCXO
TX0139A TAI-SAW-TX0139A Datasheet
189Kb / 4P
   7.0x5.0 PECL VCXO 155.52 MHz
More results


유사한 설명 - TX0131A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TX0441A TAI-SAW-TX0441A Datasheet
128Kb / 7P
   3.2x2.5 19.2MHz VCTCXO
REV. NO.: 3.0
TX0108A TAI-SAW-TX0108A Datasheet
340Kb / 7P
   SMD 5.0x3.2 19.2MHz VCTCXO
TZ1008B TAI-SAW-TZ1008B Datasheet
423Kb / 8P
   Crystal Unit SMD 3.2x2.5 19.2MHz
REV. NO.: 3
TZ1539A TAI-SAW-TZ1539A Datasheet
446Kb / 7P
   SMD 3.2x2.5 19.2MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TW0240A TAI-SAW-TW0240A Datasheet
218Kb / 5P
   SMD 3.2x2.5 19.2MHz Crystal Oscillator
TZ1741A TAI-SAW-TZ1741A Datasheet
436Kb / 7P
   Crystal Unit SMD 3.2x2.5 19.2MHz
REV. NO.: 1
TX0130A TAI-SAW-TX0130A Datasheet
265Kb / 6P
   SMD 3.2x2.5 13.0MHz VCTCXO
TX0351A TAI-SAW-TX0351A Datasheet
346Kb / 7P
   VCTCXO SMD 3.2x2.5 13.57285156MHz
TX0161A TAI-SAW-TX0161A Datasheet
355Kb / 7P
   VCTCXO SMD 3.2x2.5 26.000MHz
TX0370B TAI-SAW-TX0370B Datasheet
182Kb / 7P
   VCTCXO SMD 3.2x2.5 50.0MHz
REV. NO.: 1.0
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com