전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

KA2822BDTF 데이터시트 (PDF) - Fairchild Semiconductor

KA2822BDTF Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
부품명 KA2822BDTF
다운로드  KA2822BDTF 다운로드
파일 크기   188.88 Kbytes
페이지   15 Pages
제조업체  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
홈페이지  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
상세설명 3-Phase BLDC Motor Driver

KA2822BDTF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
KA2822BDTF Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

부품명 KA2822BDTF
다운로드  KA2822BDTF Click to download

파일 크기   188.88 Kbytes
페이지   15 Pages
제조업체  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
홈페이지  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
상세설명 3-Phase BLDC Motor Driver

KA2822BDTF 데이터시트 (HTML) - Fairchild Semiconductor


KA2822BDTF 제품 세부 정보

Description
The KA2822D is a monolithic integrated circuit, and suitable for the three-phase spindle motor driver of FDD system.

Features
• 3-phase, full-wave, linear BLDC motor driver with 2 hall sensors
• Built-in soft switching drive circuit
• 300 or 360 RPM speed control
• Snubberless
• Built-in chip enable function
• Built-in digital speed control circuit
• Built-in current limit circuit
• Index sensorless
• Built-in TSD (Thermal shutdown)
• Low saturation voltage
• Digital input: TTL, 5V CMOS compatible
• Built-in current-mode control circuit (IPEAK: 1A)

Typical Application
• 3.5-inch floppy disk drive (FDD) spildle motor
• Other 3-phase BLDC motor




유사한 부품 번호 - KA2822BDTF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fairchild Semiconductor
KA2822CD FAIRCHILD-KA2822CD Datasheet
456Kb / 14P
3-Phase BLDC Motor Driver
KA2822CDTF FAIRCHILD-KA2822CDTF Datasheet
456Kb / 14P
3-Phase BLDC Motor Driver
More results


유사한 설명 - KA2822BDTF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fairchild Semiconductor
FAN8400D FAIRCHILD-FAN8400D Datasheet
67Kb / 14P
3-Phase BLDC Motor Driver with PLL
FAN8403D3 FAIRCHILD-FAN8403D3 Datasheet
80Kb / 12P
3-Phase BLDC Motor Driver with PLL
FAN8420D3 FAIRCHILD-FAN8420D3 Datasheet
252Kb / 18P
3-Phase BLDC Motor Driver
FAN8423D3 FAIRCHILD-FAN8423D3 Datasheet
249Kb / 18P
3-Phase BLDC Motor Driver
KA3011BD FAIRCHILD-KA3011BD Datasheet
317Kb / 16P
3-Phase BLDC Motor Driver
KA3080 FAIRCHILD-KA3080 Datasheet
540Kb / 20P
3-Phase BLDC Motor Driver
KA2822CD FAIRCHILD-KA2822CD Datasheet
456Kb / 14P
3-Phase BLDC Motor Driver
logo
KODENSHI_AUK CORP.
S3313 KODENSHI-S3313 Datasheet
464Kb / 17P
3 phase BLDC Motor Driver IC
logo
Princeton Technology Co...
PT2431 PTC-PT2431 Datasheet
201Kb / 5P
3-Phase Sensorless BLDC Motor Driver
logo
AMtek SEMICONDUCTORS CO...
AM6807 AMTEK-AM6807 Datasheet
648Kb / 29P
3 Phase BLDC Motor Pre-Driver
JUN. 2008 V1.22
More results




Fairchild Semiconductor 에 대하여


Fairchild Semiconductor는 1950 년대 후반에 설립 된 개척 반도체 회사였습니다.
이 회사는 최초의 상업 트랜지스터 개발의 혁신과 통합 회로 기술의 발전에 기여한 것으로 유명했습니다.
Fairchild는 전력 반도체, 아날로그 및 혼합 신호 통합 회로 및 기타 반도체 제품의 주요 공급 업체가되었습니다.
이 회사는 2016 년에 Semiconductor에 의해 인수되었으며 제품 및 기술은 ON Semiconductor 브랜드에 따라 계속 개발 및 판매되고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com