전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LS-BGA90B-61 데이터시트 (PDF) - Ironwood Electronics.

LS-BGA90B-61 Datasheet PDF - Ironwood Electronics.
부품명 LS-BGA90B-61
다운로드  LS-BGA90B-61 다운로드
파일 크기   41.16 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  IRONWOOD [Ironwood Electronics.]
홈페이지  http://www.ironwoodelectronics.com
Logo IRONWOOD - Ironwood Electronics.
상세설명 90 position 0.8mm pitch BGA SMT land pattern to male pins.

LS-BGA90B-61 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
LS-BGA90B-61 Datasheet PDF - Ironwood Electronics.

부품명 LS-BGA90B-61
다운로드  LS-BGA90B-61 Click to download

파일 크기   41.16 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  IRONWOOD [Ironwood Electronics.]
홈페이지  http://www.ironwoodelectronics.com
Logo IRONWOOD - Ironwood Electronics.
상세설명 90 position 0.8mm pitch BGA SMT land pattern to male pins.

LS-BGA90B-61 데이터시트 (HTML) - Ironwood Electronics.




유사한 부품 번호 - LS-BGA90B-61

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Ironwood Electronics.
LS-BGA900A-05 IRONWOOD-LS-BGA900A-05 Datasheet
298Kb / 1P
Primary dimension units are millimeters
LS-BGA900A-15 IRONWOOD-LS-BGA900A-15 Datasheet
119Kb / 1P
Materials and specifications are subject to change without notice
LS-BGA900A-41 IRONWOOD-LS-BGA900A-41 Datasheet
62Kb / 1P
Materials and specifications are subject to change without notice
LS-BGA90C-05 IRONWOOD-LS-BGA90C-05 Datasheet
127Kb / 1P
Primary dimension units are millimeters
LS-BGA90C-61 IRONWOOD-LS-BGA90C-61 Datasheet
20Kb / 1P
Materials and specifications are subject to change without notice
More results


유사한 설명 - LS-BGA90B-61

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Ironwood Electronics.
CA-QFE64SA-L-Z-01 IRONWOOD-CA-QFE64SA-L-Z-01 Datasheet
30Kb / 1P
Carrier Adaptor 64 position (0.8mm pitch) QFP ZIF socket to 64 position surface mountable QFP emulator foot.
logo
Maxim Integrated Produc...
90-0360 MAXIM-90-0360 Datasheet
63Kb / 1P
PACKAGE LAND PATTERN, (G2044Y1)
Rev A
logo
Ironwood Electronics.
LS-BGA169M-05 IRONWOOD-LS-BGA169M-05 Datasheet
109Kb / 1P
169 position SMT land pattern to terminal pins
SF-PLCC68-J-05 IRONWOOD-SF-PLCC68-J-05 Datasheet
44Kb / 1P
68 male terminal pins to PLCC surface mount lead pattern
logo
Alpha Wire
DW04DW117 ALPHAWIRE-DW04DW117 Datasheet
122Kb / 2P
M12 Male 90 Degree to M12 Male 90 Degree
logo
EXCEL CELL ELECTRONIC C...
EBB-PR22 ECE-EBB-PR22 Datasheet
230Kb / 5P
0.8mm Contact Spacing, Board To Board SMT Connectors
EBB-PR24 ECE-EBB-PR24 Datasheet
336Kb / 4P
0.8mm Contact Spacing, Board To Board SMT Connectors
EBB-PR27 ECE-EBB-PR27 Datasheet
187Kb / 3P
0.8mm Contact Spacing, Board To Board SMT Connectors
logo
Amphenol Communications...
10155375 AMPHENOLCS-10155375 Datasheet
362Kb / 1P
Dsub SMT Slimline 09 position Male connector
Rev. B
logo
Harwin Plc
M58-280XX42R HARWIN-M58-280XX42R Datasheet
182Kb / 2P
FEMALE 0.8MM PITCH BOARD TO BOARD VERTICAL SMT
28.10.21
More results




Ironwood Electronics. 에 대하여


Ironwood Electronics는 반도체 테스트 및 번인 애플리케이션에 사용되는 고성능 소켓 및 어댑터를 설계 및 제조하는 미국 기반 회사입니다. 이 회사는 1986년에 설립되었으며 미국 미네소타 주 번즈빌에 본사가 있습니다.

Ironwood Electronics의 제품 포트폴리오에는 BGA(Ball Grid Array), QFN(Quad Flat No-Lead), LGA(Land Grid Array) 및 DIP를 비롯한 다양한 패키지 유형을 위한 광범위한 소켓 및 어댑터가 포함됩니다. ). 이러한 제품은 반도체 제조업체 및 테스트 연구소에서 IC의 성능을 테스트하고 검증하는 데 사용됩니다.

Ironwood Electronics는 품질과 신뢰성에 중점을 두고 있으며 제품은 정밀도, 내구성 및 사용 용이성으로 유명합니다. 이 회사는 또한 특정 고객 요구 사항을 충족하는 맞춤형 디자인을 제공합니다. Ironwood Electronics는 전 세계 고객에게 서비스를 제공하며 글로벌 대리점 및 대리점 네트워크를 보유하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com