전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LRA67F 데이터시트 (PDF) - OSRAM GmbH

LRA67F Datasheet PDF - OSRAM GmbH
부품명 LRA67F
다운로드  LRA67F 다운로드
파일 크기   520.82 Kbytes
페이지   21 Pages
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH
상세설명 Optical Indicator

LRA67F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
LRA67F Datasheet PDF - OSRAM GmbH

부품명 LRA67F
다운로드  LRA67F Click to download

파일 크기   520.82 Kbytes
페이지   21 Pages
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH
상세설명 Optical Indicator

LRA67F 데이터시트 (HTML) - OSRAM GmbH


LRA67F 제품 세부 정보

Features
• package: white SMT package, colorless clear resin
• feature of the device: radiation direction parallel to PCB, so an ideal LED for coupling in light guides
• wavelength: 633 nm (super-red), 625 nm (red), 617 nm (amber), 606 nm (orange), 590 nm (yellow)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP Thinfilm
• optical efficiency: 41 lm/W (super-red), 49 lm/W (red), 70 lm/W (amber, orange), 43 lm/W (yellow)
• grouping parameter: luminous intensity, wavelength
• assembly methods: suitable for all SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B

Applications
• optical indicators
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)
• interior automotive lighting. (e.g. dashboard backlighting, etc.)
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire




유사한 부품 번호 - LRA67F

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
OSRAM GmbH
LRA67F OSRAM-LRA67F Datasheet
425Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


유사한 설명 - LRA67F

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Suntan Capacitors
TSL-5050UB000MTH SUNTAN-TSL-5050UB000MTH Datasheet
340Kb / 3P
Optical indicator
logo
OSRAM GmbH
LSR976-NR-1 OSRAM-LSR976-NR-1 Datasheet
404Kb / 20P
Optical Indicator
LGT679 OSRAM-LGT679 Datasheet
440Kb / 19P
Optical Indicator
LOT676 OSRAM-LOT676 Datasheet
477Kb / 19P
Optical Indicator
LOT776 OSRAM-LOT776 Datasheet
435Kb / 19P
Optical Indicator
LPM675 OSRAM-LPM675 Datasheet
501Kb / 20P
Optical Indicator
LAM67B OSRAM-LAM67B_14 Datasheet
569Kb / 20P
Optical Indicator
logo
Everlight Electronics C...
EAPL2214GA2 EVERLIGHT-EAPL2214GA2 Datasheet
358Kb / 12P
Optical indicator
EAPL2214WA4 EVERLIGHT-EAPL2214WA4 Datasheet
356Kb / 12P
Optical indicator
EAPL4508RGBA5 EVERLIGHT-EAPL4508RGBA5 Datasheet
473Kb / 13P
Optical indicator.
More results




OSRAM GmbH 에 대하여


Osram Gmbh는 독일 뮌헨에 본사를 둔 세계적인 조명 기술 회사입니다.
1919 년에 설립되었으며 자동차, 엔터테인먼트, 건축 및 일반 조명과 같은 다양한 산업을위한 광범위한 조명 솔루션을 제공합니다.
Osram의 제품에는 전통적인 전구, LED 램프, 전자 제어 기어 및 디지털 조명 시스템이 포함됩니다.
이 회사는 140 개 이상의 국가에서 존재하며 전 세계적으로 26,000 명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com