전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HM1668 데이터시트(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

부품명 HM1668
상세설명  Power CMOS process
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
홈페이지  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1668 데이터시트(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM1668 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1668 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1668 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1668 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1668 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1668 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1668 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1668 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1668 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
2.2、引脚说明
引脚
引脚名称
1
数据输入
/输出
DIO
在时钟下升沿输入
/输出串行数据,从低位开始。
输出为
N-ch open drain,且内部集成上拉电阻 20K 左
右。
2
时钟输入
CLK
在上升沿读取串行数据,下降沿输出数据。
3
片选
STB
在上升或下降沿初始化串行接口,随后等待接收指
令。
STB 为低后的第一个字节作为指令,当处理指令
时,当前其它处理被终止。当
STB 为高时,CLK 被
忽略。
4
键扫数据输入
K1
输入该脚的数据在显示周期结束后被锁存
5
键扫数据输入
K2
输入该脚的数据在显示周期结束后被锁存
6
逻辑电源
VDD
电源电压
7
输出(段)
SEG1/KS1
段输出(也用作键扫描)
P 管开漏输出。
8
输出(段)
SEG2/KS2
段输出(也用作键扫描)
P 管开漏输出。
9
输出(段)
SEG3/KS3
段输出(也用作键扫描)
P 管开漏输出。
10
输出(段)
SEG4/KS4
段输出(也用作键扫描)
P 管开漏输出。
11
输出(段)
SEG5/KS5
段输出(也用作键扫描)
P 管开漏输出。
12
输出(段)
SEG6/KS6
段输出(也用作键扫描)
P 管开漏输出。
13
输出(段)
SEG7/KS7
段输出(也用作键扫描)
P 管开漏输出。
14
输出(段)
SEG8/KS8
段输出(也用作键扫描)
P 管开漏输出。
15
输出(段)
SEG9/KS9
段输出(也用作键扫描)
P 管开漏输出。
16
输出(段)
SEG10/KS10
段输出(也用作键扫描)
P 管开漏输出。
17
输出(段
/位)
SEG12/GRID7
/位复用输出。
18
输出(段
/位)
SEG13/GRID6
/位复用输出。
19
输出(段
/位)
SEG14/GRID5
/位复用输出。
20
输出(位)
GRID4
位输出,
N 管开漏输出。
21
输出(位)
GRID3
位输出,
N 管开漏输出。
22
逻辑地
GND
接系统地
23
输出(位)
GRID2
位输出,
N 管开漏输出。
24
输出(位)
GRID1
位输出,
N 管开漏输出。
HM1668



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com