| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32WB35CCV6ATR 데이터시트(PDF) 74 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32WB35CCV6ATR 데이터시트(HTML) 74 Page - STMicroelectronics |
|
74 / 193 page ![]() B PB0 -- - - - - EXT _PA _TX -- - - COMP1_ OUT -- CM4_ EVENTOUT PB1 -- - - - - - - LPUART1 _RTS_DE -- - - - LPTIM2_ IN1 CM4_ EVENTOUT PB2 RTC_ OUT LPTIM1_ OUT -- I2C3_ SMBA SPI1_ NSS - - - - - LCD_VLCD - SAI1_ EXTCLK - CM4_ EVENTOUT PB3 JTDO- TRACE SWO TIM2_ CH2 --- SPI1_ SCK - USART1_ RTS_DE - - - LCD_SEG7 - SAI1_ SCK_B - CM4_ EVENTOUT PB4 NJTRST - - - I2C3_ SDA SPI1_ MISO - USART1_ CTS - TSC_G2 _IO1 - LCD_SEG8 - SAI1_ MCLK_B TIM17_ BKIN CM4_ EVENTOUT PB5 - LPTIM1_ IN1 -- I2C1_ SMBA SPI1_ MOSI - USART1_ CK LPUART1 _TX TSC_G2 _IO2 - LCD_SEG9 COMP2_ OUT SAI1_ SD_B TIM16_ BKIN CM4_ EVENTOUT PB6 MCO LPTIM1_ ETR -- I2C1_ SCL -- USART1_ TX - TSC_G2 _IO3 - LCD_SEG6 - SAI1_ FS_B TIM16_ CH1N CM4_ EVENTOUT PB7 - LPTIM1_ IN2 - TIM1_ BKIN I2C1_ SDA -- USART1_ RX - TSC_G2 _IO4 - LCD_SEG21 - - TIM17_ CH1N CM4_ EVENTOUT PB8 - TIM1_ CH2N - SAI1_ PDM_CK1 I2C1_ SCL -- - - - QUADSPI_ BK1_IO1 LCD_SEG16 - SAI1_ MCLK_A TIM16_ CH1 CM4_ EVENTOUT PB9 - TIM1_ CH3N - SAI1_ PDM_DI2 I2C1_ SDA SPI2_ NSS -- IR_OUT TSC_G7 _IO4 QUADSPI_ BK1_IO0 LCD_COM3 - SAI1_ FS_A TIM17_ CH1 CM4_ EVENTOUT PB10 - TIM2_ CH3 -- I2C3_ SCL SPI2_SC K -- LPUART1 _RX TSC _SYNC QUADSPI_ CLK LCD_SEG10 COMP1_ OUT SAI1_ SCK_A - CM4_ EVENTOUT PB11 - TIM2_ CH4 -- I2C3_ SDA -- - LPUART1 _TX - QUADSPI_ BK1_NCS LCD_SEG11 COMP2_ OUT -- CM4_ EVENTOUT PB12 - TIM1_ BKIN - TIM1_ BKIN I2C3_ SMBA SPI2_ NSS -- LPUART1 _RTS TSC_G1 _IO1 - LCD_SEG12 - SAI1_ FS_A - CM4_ EVENTOUT PB13 - TIM1_ CH1N -- I2C3_ SCL SPI2_ SCK -- LPUART1 _CTS TSC_G1 _IO2 - LCD_SEG13 - SAI1_ SCK_A - CM4_ EVENTOUT PB14 - TIM1_ CH2N -- I2C3_ SDA SPI2_ MISO -- - TSC_G1 _IO3 - LCD_SEG14 - SAI1_ MCLK_A - CM4_ EVENTOUT PB15 RTC_ REFIN TIM1_ CH3N --- SPI2_ MOSI -- - TSC_G1 _IO4 - LCD_SEG15 - SAI1_ SD_A - CM4_ EVENTOUT Table 18. Alternate functions (STM32WB55xx) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS_AF TIM1/ TIM2/ LPTIM1 TIM1/ TIM2 SPI2/ SAI1/ TIM1 I2C1/ I2C3 SPI1/ SPI2 RF USART1 LPUART1 TSC USB/ QUADSPI LCD COMP1/ COMP2/ TIM1 SAI1 TIM2/ TIM16/ TIM17/ LPTIM2 EVENTOUT |