| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
IMX7ULPIECB2 데이터시트(PDF) 46 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IMX7ULPIECB2 데이터시트(HTML) 46 Page - NXP Semiconductors |
|
46 / 112 page ![]() Table 16. Peripheral clock frequencies (continued) Module A7 Fast Platform Clk A7 Slow Platform Clk A7 System IP Bus Clk M4 Platform Clk M4 System IP Bus Clk Peripheral Clock (MHz) Notes RGPIO2P0 -- -- -- -- Yes -- RGPIO2P1 -- -- Yes -- -- -- FlexIO0 -- -- -- -- Yes 80 FlexIO1 -- -- Yes -- -- 80 LPIT0 -- -- -- -- Yes 60 LPIT1 -- -- Yes -- -- 60 TPM0-3 -- -- -- -- Yes 60 TPM4-7 -- -- Yes -- -- 60 LPTMR -- -- -- -- Yes 30 EWM -- -- -- -- Yes -- DSI -- Yes Yes -- -- 500 LCDIF -- Yes Yes -- -- -- VIU -- Yes Yes -- -- 66.7 2 SAI0-1 -- -- -- -- Yes 50 CAAM3 -- Yes Yes -- -- -- SNVS -- -- -- -- Yes 32.678 (kHz) Exact for real-time clock CRC -- -- -- -- Yes -- TRNG -- -- -- -- Yes -- LTC3 -- -- -- -- Yes -- JTAG -- -- -- -- Yes -- XRDC -- -- -- -- Yes -- SEM42 -- -- -- -- Yes -- MU -- -- Yes -- Yes -- WDOG0 -- -- -- -- Yes -- WDOG1 -- -- Yes -- -- -- WDOG2 (Secure WDOG) -- -- Yes -- -- -- ADC0-1 -- -- -- -- Yes 25 DAC -- -- -- -- Yes -- CMP0-1 -- -- -- -- Yes -- TPIU/SWO -- -- -- -- -- 100 1. Flexbus clock frequency is generated using SCG1_NICCCR[NIC1_DIVEXT] and SCG1_NICCSR[NIC1_DIVEXT] fields through the CLKOUT pin 2. This is the value of pix_clk and not the ipg_clk 3. See i.MX 7ULP Security Reference Manual for complete chapter System specifications 46 i.MX 7ULP Applications Processor—Industrial, Rev. 1, 07/2021 NXP Semiconductors |