| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
2SC5753-T2 데이터시트(PDF) 13 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2SC5753-T2 데이터시트(HTML) 13 Page - Renesas Technology Corp |
|
13 / 22 page ![]() Data Sheet P15659EJ1V0DS 11 2SC5753 VCE = 3 V, IC = 10 mA, ZO = 50 Ω Frequency S11 S21 S12 S22 K MAG/MSG (GHz) MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. (dB) (deg.) (deg.) (deg.) (deg.) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 4.0 0.750 0.689 0.653 0.623 0.605 0.596 0.588 0.590 0.591 0.590 0.597 0.598 0.605 0.610 0.616 0.620 0.626 0.631 0.637 0.642 0.649 0.656 0.659 0.665 0.671 0.676 0.685 0.694 0.703 0.700 0.751 −39.3 −73.0 −99.4 −118.0 −132.2 −143.3 −152.5 −160.0 −166.6 −172.5 −177.9 177.4 173.0 168.9 165.3 161.7 158.7 155.6 152.5 149.3 146.9 144.3 142.1 139.6 137.6 135.3 133.1 131.0 129.3 126.9 109.1 23.934 19.813 16.269 13.426 11.340 9.711 8.486 7.507 6.758 6.112 5.593 5.135 4.742 4.398 4.101 3.837 3.610 3.393 3.198 3.017 2.872 2.723 2.601 2.480 2.376 2.273 2.175 2.081 1.998 1.937 1.355 156.0 135.8 121.1 111.1 103.0 96.7 91.0 86.4 81.9 77.8 74.0 70.6 67.0 63.6 60.5 57.3 54.2 51.3 48.3 45.3 42.3 39.6 36.7 33.8 31.1 28.7 26.0 23.3 20.7 18.5 −3.1 0.022 0.037 0.045 0.050 0.053 0.056 0.058 0.059 0.061 0.063 0.064 0.066 0.068 0.070 0.072 0.074 0.076 0.078 0.080 0.082 0.085 0.087 0.090 0.092 0.095 0.098 0.102 0.106 0.107 0.108 0.130 67.6 54.3 45.2 39.8 35.6 33.7 32.7 32.1 31.6 31.9 32.0 32.3 32.4 32.7 33.1 33.3 33.5 33.8 33.8 34.1 34.4 34.8 35.0 35.0 35.3 35.2 35.2 34.3 32.7 32.7 28.2 0.918 0.774 0.646 0.543 0.469 0.411 0.370 0.338 0.316 0.300 0.289 0.281 0.276 0.271 0.271 0.269 0.272 0.272 0.280 0.283 0.293 0.299 0.310 0.316 0.327 0.334 0.346 0.354 0.359 0.360 0.437 −22.9 −41.0 −53.7 −63.3 −70.0 −76.0 −80.6 −85.5 −89.6 −94.2 −98.0 −102.4 −105.9 −110.0 −113.2 −117.2 −120.7 −124.5 −128.0 −131.5 −134.8 −137.8 −140.7 −143.3 −145.8 −148.3 −151.2 −154.2 −156.9 −159.3 176.8 0.142 0.210 0.274 0.358 0.443 0.524 0.602 0.671 0.731 0.793 0.839 0.892 0.927 0.969 0.998 1.036 1.055 1.090 1.102 1.126 1.127 1.138 1.139 1.148 1.142 1.141 1.122 1.102 1.101 1.136 1.142 30.39 27.30 25.56 24.27 23.28 22.39 21.66 21.01 20.43 19.87 19.38 18.89 18.43 17.99 17.57 16.00 15.35 14.58 14.07 13.48 13.13 12.68 12.34 11.96 11.70 11.37 11.18 11.00 10.79 10.29 7.90 |