| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32U595QJ 데이터시트(PDF) 151 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ 데이터시트(HTML) 151 Page - STMicroelectronics |
|
151 / 377 page ![]() - - - - - - B12K7K15 - - - - B12 PI0 I/O FT_hv - TIM5_CH4, OCTOSPIM_P1_IO5, SPI2_NSS, HSPI1_IO6, DCMI_D13/PSSI_D13, EVENTOUT - - - - - - - A12 K5 J12 - - - - A12 PI1 I/O FT_hv - SPI2_SCK, OCTOSPIM_P2_IO2, HSPI1_IO7, DCMI_D8/PSSI_D8, EVENTOUT - - - - - - - - K3 K7 - --- - VSS S - - - - - - -- - - - H1 K11 -- - - - VDD S - - - - - - - - - - D11 J6 J13 - - - - D11 PI2 I/O FT_hv - TIM8_CH4, SPI2_MISO, OCTOSPIM_P2_IO1, HSPI1_DQS0, DCMI_D9/PSSI_D9, EVENTOUT - - - - - - - D10 K1 J14 - - - - D10 PI3 I/O FT_hvp - TIM8_ETR, SPI2_MOSI, OCTOSPIM_P2_IO0, HSPI1_CLK, DCMI_D10/PSSI_D10, EVENTOUT - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |