| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32U595QJ 데이터시트(PDF) 149 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ 데이터시트(HTML) 149 Page - STMicroelectronics |
|
149 / 377 page ![]() - - - - - - D12 G16 D10 - - - - D12 PH8 I/O FT_fh - I2C3_SDA, OCTOSPIM_P2_IO3, DCMI_HSYNC/PSSI_D E, EVENTOUT - - - - - - - E9 M9 M14 - - - - E9 PH9 I/O FT_hv - I2C3_SMBA, OCTOSPIM_P2_IO4, HSPI1_NCS, DCMI_D0/PSSI_D0, EVENTOUT - - - - - - - - H3 J6 - --- - VSS S - - - - - - -- - - J13 F1 H11 -- - - A11 VDD S - - - - - - - - - - C13 N6 L13 - - - - C13 PH10 I/O FT_hv - TIM5_CH1, OCTOSPIM_P2_IO5, HSPI1_IO0, DCMI_D1/PSSI_D1, EVENTOUT - - - - - - - D9 N8 L14 - - - - D9 PH11 I/O FT_hv - TIM5_CH2, OCTOSPIM_P2_IO6, HSPI1_IO1, DCMI_D2/PSSI_D2, EVENTOUT - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |