전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

4LS15K 데이터시트(PDF) 48 Page - OSRAM GmbH

부품명 4LS15K
상세설명  4LS15K, 4LS10K and 4LS5K Line Scan Sensors
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

4LS15K 데이터시트(HTML) 48 Page - OSRAM GmbH

Back Button 4LS15K Datasheet HTML 44Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 45Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 46Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 47Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 48Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 49Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 50Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 51Page - OSRAM GmbH 4LS15K Datasheet HTML 52Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 115 page
background image
Document Feedback
4LS
Functional Description
Datasheet
• PUBLIC
DS000542
• v3-01 • 2022-Nov-17
114
│ 47
Parameters
Clocks
Minimum LVALLow_Period
38
7.11.5
Maximum Line Rate for Region of Interest (ROI)
The sensor features the capability to define a Region of Interest to be readout on each 2K5 segment,
using bit 7 of register 0x01. Despite the fact this feature works for 4LS15K and 4LS10K, it was only
validated for 4LS5K. This ROI is defined by setting a Start Address (ROIStart) on register 0x19 and an
End Address (ROIEnd) on register 0x1A. The region of interest (number of readout pixels) is given by
the following equation:
Equation 9:
������������������������ (������������������������������������) = ((������������������������������������ − ������������������������������������������������) + 1) × (4 × ������)
With:
●
m = 1 for 1-To-1
●
m = 2 for 2-To-1
●
m = 4 for 4-To-1
The use of ROI presents some constrains that the user must respect:
●
ROIEnd address (register 0x1A) cannot be smaller than ROIStart address (register 0x19), however
it can be the same.
●
The ROI always reads a minimum size of 16 columns.
●
Each ROI address will generate a jump of 16 columns on readout. ROIStart and ROIEnd
addresses should be programmed between 0 and 160 (0xA0).
Equation 10:
������������������������������ ������������������������������������ = ������������������������������������������������ × 16
Equation 11:
������������������������ ������������������������������������ = ������������������������������������ × 16 + 16
Equation 12:
������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ = #������������������������ × ������������������������
With:
●
#LVDS = 4 for 1-To-1
●
#LVDS = 2 for 2-To-1
●
#LVDS = 1 for 4-To-1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More