| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
PI7C8150B 데이터시트(PDF) 21 Page - Pericom Semiconductor Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PI7C8150B 데이터시트(HTML) 21 Page - Pericom Semiconductor Corporation |
|
21 / 108 page ![]() PI7C8150B ASYNCHRONOUS 2-PORT PCI-TO-PCI BRIDGE Page 21 of 108 APRIL 2006 – Revision 2.02 Pin Number Name Type Pin Number Name Type Pin Number Name Type F11 VSS P F12 VDD P F13 S_AD[5] TS F14 S_AD[3] TS F15 S_AD[2] TS F16 S_AD[1] TS G1 S_GNT_L[8] TS G2 VSS P G3 S_GNT_L[5] TS G4 VDD P G5 VDD P G6 VSS P G7 VSS P G8 VSS P G9 VSS P G10 VSS P G11 VSS P G12 VDD P G13 VDD P G14 S_VIO I G15 TRST_L I G16 S_AD[0] TS H1 S_RESET_L O H2 S_CFN_L I H3 S_CLKIN I H4 VDD P H5 VDD P H6 VSS P H7 VSS P H8 VSS P H9 VSS P H10 VSS P H11 VSS P H12 VDD P H13 VDD P H14 TMS I H15 TCK I H16 TDO O J1 GPIO[1] TS J2 GPIO[2] TS J3 GPIO[3] TS J4 VDD P J5 VDD P J6 VSS P J7 VSS P J8 VSS P J9 VSS P J10 VSS P J11 VSS P J12 VDD P J13 VDD P J14 RESERVED - J15 TDI I J16 RESERVED - K1 GPIO[0] TS K2 S_CLKOUT[0] O K3 S_CLKOUT[1] O K4 VDD P K5 VDD P K6 VSS P K7 VSS P K8 VSS P K9 VSS P K10 VSS P K11 VSS P K12 VDD P K13 VDD P K14 P_VIO I K15 MSK_IN ASYNC_CLK_IN I K16 CFG66 SCAN_EN_H CLK_RATE I L1 S_CLKOUT[2] O L2 S_CLKOUT[3] O L3 S_CLKOUT[5] O L4 S_CLKOUT[6] O L5 VDD P L6 VSS P L7 VSS P L8 VSS P L9 VSS P L10 VSS P L11 VSS P L12 VDD P L13 P_AD[4] TS L14 P_AD[2] TS L15 P_AD[1] TS L16 P_AD[0] TS M1 S_CLKOUT[4] O M2 S_CLKOUT[8] O M3 S_CLKOUT[9] O M4 P_CLK I M5 VSS P M6 VDD P M7 VDD P M8 VDD P M9 VDD P M10 VDD P M11 VDD P M12 VSS P M13 P_AD[6] TS M14 P_AD[7] TS M15 P_AD[5] TS M16 P_AD[3] TS N1 S_CLKOUT[7] O N2 BPCCE I N3 P_AD[31] TS N4 VSS P N5 P_AD[28] TS N6 P_AD[25] TS N7 VDD P N8 VDD P N9 VDD P N10 VDD P N11 P_PAR TS N12 P_AD[11] TS N13 VSS P N14 VSS P N15 P_AD[8] TS N16 P_CBE_L[0] TS P1 P_RESET_L I P2 P_REQ_L TS P3 VSS P P4 VSS P P5 P_AD[27] TS P6 P_IDSEL I P7 P_AD[22] TS P8 P_AD[18] TS P9 P_FRAME_L STS P10 P_DEVSEL_L STS P11 P_SERR_L OD P12 P_AD[14] TS P13 VDD P P14 VSS P P15 VDD P P16 P_AD[9] TS R1 P_GNT_L I R2 VSS P R3 VDD P R4 VSS P R5 P_AD[24] TS R6 P_CBE_L[3] TS R7 P_AD[20] TS R8 P_AD[17] TS R9 P_CBE_L[2] TS R10 P_TRDY_L STS R11 P_LOCK_L STS R12 P_AD[15] TS R13 P_AD[12] TS R14 P_M66EN I R15 VSS P R16 MS1 P T1 VSS P T2 P_AD[30] TS T3 VDD P T4 P_AD[29] TS T5 P_AD[26] TS T6 P_AD[23] TS T7 P_AD[21] TS T8 P_AD[19] TS T9 P_AD[16] TS T10 P_IRDY_L STS T11 P_STOP_L STS T12 P_PERR_L STS T13 P_CBE_L[1] TS T14 P_AD[13] TS T15 P_AD[10] TS T16 VSS P 06-0044 |