| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32H523CEU6 데이터시트(PDF) 65 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CEU6 데이터시트(HTML) 65 Page - STMicroelectronics |
|
65 / 228 page ![]() C9 4 4 4 9 E2 9 D1 PC15- OSC32_OUT (OSC32_ OUT) I/O FT - EVENTOUT OSC32_OUT - - - - - - 10 E2 PF0 I/O FT_f - I3C2_SDA, I2C2_SDA, FMC_A0, EVENTOUT - - - - - - - 11 E1 PF1 I/O FT_f - I3C2_SCL, I2C2_SCL, FMC_A1, EVENTOUT - - - - - - - 12 F4 PF2 I/O FT_h - I2C2_SMBA, FMC_A2, EVENTOUT - - - - - - - 13 F3 PF3 I/O FT_h - FMC_A3, EVENTOUT - - - - - - - 14 F2 PF4 I/O FT_h - FMC_A4, EVENTOUT - - - - - - - 15 F1 PF5 I/O FT_h - I3C1_SCL, FMC_A5, EVENTOUT - - - - - 10 K10 16 D4 VSS S - - - - -- - - 11 D10 17 E7 VDD S - - - - - - - - - - 18 G1 PF6 I/O FT_h - OCTOSPI1_IO3, EVENTOUT - - - - - - - 19 G2 PF7 I/O FT_h - OCTOSPI1_IO2, EVENTOUT - - - - - - - 20 G4 PF8 I/O FT_h - OCTOSPI1_IO0, EVENTOUT - - - - - - - 21 G3 PF9 I/O FT_h - OCTOSPI1_IO1, EVENTOUT - - - - - - - 22 H3 PF10 I/O FT_h - PSSI_D15, OCTOSPI1_CLK, DCMI_D11/PSSI_D11, EVENTOUT - D10 5 5 5 12 F1 23 H1 PH0-OSC_IN (PH0) I/O FT - EVENTOUT OSC_IN D8 6 6 6 13F224 H2 PH1- OSC_OUT (PH1) I/O FT - EVENTOUT OSC_OUT Table 13. STM32H523xx pin/ball definition (continued) Pin number(1) |