| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
R7KA8M2AFDCAM 데이터시트(PDF) 26 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8M2AFDCAM 데이터시트(HTML) 26 Page - Renesas Technology Corp |
|
26 / 295 page ![]() Table 1.16 Pin list for the Standard product (2 of 9) BGA289 BGA224 BGA169 HLQFP176 Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports ExBus/ SDRAM Ex.Interrup t SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/ USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/ ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/ PDMIF GPT/AGT/ULPT/RTC ADC16H/ DAC12/ ACMPHS CEU B17 — — — — PD02 — IRQ21 TXD8_C/SDA8_C/MOSI8_C/ SD0DAT1_C/ET1_RXD7 GTCPPO1 — — C1 F1 — 106 — PA06 CS1/CK E IRQ17 CTS2_C/SD0DAT1_A/PDMDAT1 GTETRGC/GTIOC7B — VIO_D11 C2 D2 D1 95 — P613 D15/ DQ15 IRQ19 CTS0_C/USBHS_OVRCURB GTETRGA/GTIOC9B/ AGTO1 — — C3 C3 D3 90 — PA13 D10/ DQ10 IRQ12 CTS_RTS9_C/SS9_C/DE9 GTOVUP/GTIOC10A — — C4 C5 C4 81 — P301 D1/DQ1 IRQ6 TXD6_B/SDA6_B/MOSI6_B/ SD0DAT2_B GTOULO/GTIOC4B/ AGTIO0/ULPTEE0-DS — — C5 D5 B4 78 — P200 — NMI — — — — C6 C7 C9 72 TMS/SWDIO P210 — IRQ24 CTS_RTS9_B/SS9_B/DE9 GTOULO/GTIOC0B — — C7 D6 C7 74 TDI P208 — IRQ3 RXD9_B/SCL9_B/MISO9_B/CRX1 GTOVLO/GTIOC1B VCOUT — C8 — — — — P110 — IRQ20 SD0DAT4_C GTIOC9B — — C9 D10 — 54 TCLK P308 — IRQ26-DS CTS3_B/SD0CLK_B/ET1_TX_ER/ ETHPHYCLK GTIU/GTCPPO9/ ULPTOB1 — VIO_D11 C10 C11 — 58 TDATA2 P305 — IRQ8 SD0WP/ET1_TXD2/ RGMII1_TXD2 GTOVUP/GTCPPO12/ ULPTEE1 — VIO_D14 C11 C12 B10 55 TDATA0 P307 — IRQ27-DS CTS_RTS6_A/SS6_A/DE6/ SD0CMD_B/ET1_TXD0/ RGMII1_TXD0/RMII1_TXD0 GTIV/GTCPPO10/ ULPTOA1 — VIO_D12 C12 — — — — P911 — IRQ6 ET1_TXD5 GTIOC3B — — C13 A12 A11 51 — P312 — IRQ22-DS CTS_RTS3_B/SS3_B/DE3/CTX0/ ET1_RX_ER/RMII1_RX_ER/ PDMDAT2 GTADSM0/GTCPPO5/ AGTOA1 — VIO_D7 C14 — — — — PD04 — IRQ20 CTS_RTS8_C/SS8_C/DE8/ USBHS_ID/SD0CMD_C/ ET0_RXD5 GTIOC3A — — C15 — — — — PD03 — IRQ21 RXD8_C/SCL8_C/MISO8_C/ USBHS_EXICEN/SD0DAT0_C/ ET0_RXD4 GTIOC3B — — C16 — — — — PD05 — IRQ19 CTS8_C/USBHS_OVRCURB/ SD0CLK_C/ET0_RXD6 GTIOC2B — — C17 — — — — PD06 — IRQ18 USBHS_OVRCURA/SD0WP/ ET0_RXD7 GTIOC2A — — D1 G1 G2 108 — PA04 A1/ DQM3 IRQ19 SCK2_C/DE2/SD0DAT3_A GTIU/GTIOC4B ADST0 VIO_D9 D2 C2 — 93 CACREF/CLKOUT P611 D13/ DQ13 IRQ17 SCK0_C/DE0/MOSIA_B/ USBHS_VBUSEN GTOULO/GTIOC4B — — D3 B1 C1 92 — P610 D12/ DQ12 IRQ16 RXD0_C/SCL0_C/MISO0_C/ RSPCKA_B/CRX1 GTOUUP/GTIOC4A/ ULPTOB1-DS — — D4 D4 E3 91 — PA14 D11/ DQ11 IRQ13 TXD9_C/SDA9_C/MOSI9_C GTOVLO/GTIOC10B — — D5 C6 C5 76 RES — — — — — — — D6 C8 C10 71 TCK/SWCLK P211 — IRQ23 SCK9_B/DE9 GTOUUP/GTIOC0A — — D7 — — — — P109 — IRQ23 SD0DAT5_C GTIOC10A — — D8 — — — — P108 — IRQ24 SD0DAT6_C GTIOC10B — — D9 — — — — P903 — IRQ1 — GTIOC11A — — D10 C9 — 60 TDATA3 P304 — IRQ9 SD0DAT0_B/ET1_TXD3/ RGMII1_TXD3 GTOVLO/GTIOC7A/ ULPTO1 — VIO_D15 D11 C10 A10 57 TDATA1 P306 — IRQ28-DS SD0CD/ET1_TXD1/ RGMII1_TXD1/RMII1_TXD1 GTIW/GTCPPO11/ ULPTEVI1 — VIO_D13 D12 — — — — P912 — IRQ5 ET1_TXD6 GTIOC3A — — D13 D12 — 42 — PB04 — IRQ9 SCK5_C/DE5/ET0_TXD3/ RGMII0_TXD3 GTCPPO3 AD0FLA G1 VIO_CL K D14 — — — — PB07 — IRQ1 ET0_TXD5 GTIOC9B — — D15 — — — — PB05 — IRQ15 CTS5_C/ET0_TXD7 GTCPPO4 — — D16 C13 — 41 — PB03 — IRQ13 TXD5_C/SDA5_C/MOSI5_C/ ET0_TXD2/RGMII0_TXD2 GTCPPO1 ADSYNC VIO_HD D17 C15 — 43 — PB01 ALE IRQ12 CTS_RTS1_B/SS1_B/DE1/ ET0_TX_CLK GTCPPO2 AD1FLA G1 VIO_FL D E1 E1 — 103 — PA15 EBCLK/ SDCLK IRQ14 CTS9_C/PDMCLK1 GTIOC7A — VIO_D14 RA8M2 Datasheet 1. Overview R01DS0438EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 26 of 295 |