| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
PN8034SSC-R1B 데이터시트(PDF) 9 Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PN8034SSC-R1B 데이터시트(HTML) 9 Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited |
|
9 / 10 page ![]() PN8034 Chipown www.chipown.com © 2018 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev.1801 2018 年 1 月 9 / 10 编带及卷轴信息 SOP-7 Package A (mm) T (mm) T1 (mm) H (mm) ØC (mm) ØD (mm) d (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) 330±1.0 3 +1/-0 12.4 +1/-0 100±0.5 12.00 +0.5/-0.2 17.70 ±0.40 2.00 +0.5/-0.2 6.60 ±0.1 5.2±0.1 1.9±0.1 W (mm) F (mm) E1 (mm) P0 (mm) P1 (mm) P2 (mm) ØD0 (mm) ØD1 (mm) Pin 1 Quadrant 12.00 ±0.1 5.50±0.1 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 8.0 ±0.1 2.0 ±0.1 1.5 +0.1/-0 1.55 ±0.05 UL 备注: 1. 此制图可以不经通知进行调整; 2. 所有尺寸是毫米公制的标称值; 3. 此制图并非按严格比例,且仅供参考。客户可联系芯朋销售代表获得更多细节; 4. 此处举例仅供参考。 |