| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
PD57018STR-E 데이터시트(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD57018STR-E 데이터시트(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 28 page ![]() Common source s-parameter PD57018-E, PD57018S-E 18/28 7.3 PD57018S (VDS = 28V IDS = 1.2A) Table 10. S-parameter Freq (MHz) IS11I S11∠Φ IS21I S21∠Φ IS12I S12∠Φ IS22I S22∠Φ 50 0.872 -113 37.35 113 0.018 25 0.511 -103 100 0.844 -143 20.42 92 0.020 5 0.503 -129 150 0.845 -154 13.60 81 0.020 -6 0.532 -137 200 0.854 -160 9.97 72 0.019 -13 0.571 -141 250 0.863 -163 7.71 64 0.017 -20 0.614 -144 300 0.873 -166 6.16 57 0.017 -26 0.655 -147 350 0.885 -168 5.05 51 0.015 -28 0.694 -149 400 0.895 -170 4.23 46 0.014 -31 0.727 -151 450 0.904 -171 3.58 41 0.012 -35 0.759 -153 500 0.912 -173 3.07 36 0.012 -35 0.783 -155 550 0.918 -174 2.66 32 0.011 -40 0.806 -157 600 0.924 -175 2.33 28 0.009 -40 0.827 -159 650 0.929 -177 2.05 25 0.008 -43 0.843 -161 700 0.933 -178 1.83 22 0.007 -39 0.857 -162 750 0.938 -179 1.64 19 0.006 -42 0.871 -164 800 0.940 -180 1.48 15 0.005 -35 0.882 -165 850 0.943 179 1.33 13 0.005 -27 0.891 -166 900 0.942 179 1.22 10 0.004 -38 0.898 -168 950 0.945 178 1.11 8 0.003 -11 0.906 -169 1000 0.948 177 1.02 5 0.002 10 0.911 -170 1050 0.948 176 0.95 3 0.003 24 0.918 -171 1100 0.950 175 0.89 1 0.004 31 0.920 -172 1150 0.949 174 0.82 -1 0.003 48 0.925 -173 1200 0.949 174 0.77 -3 0.004 63 0.929 -173 1250 0.947 173 0.72 -5 0.005 55 0.932 -174 1300 0.947 172 0.68 -7 0.005 65 0.936 -176 1350 0.948 171 0.64 -10 0.006 72 0.934 -176 1400 0.948 170 0.61 -12 0.006 71 0.937 -177 1450 0.947 170 0.57 -14 0.007 74 0.938 -178 1500 0.943 169 0.54 -16 0.007 88 0.937 -179 |