| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STP30NE03L 데이터시트(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP30NE03L 데이터시트(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 9 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107 D1 1.27 0.050 E 0.49 0.70 0.019 0.027 F 0.61 0.88 0.024 0.034 F1 1.14 1.70 0.044 0.067 F2 1.14 1.70 0.044 0.067 G 4.95 5.15 0.194 0.203 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H2 10.0 10.40 0.393 0.409 L2 16.4 0.645 L4 13.0 14.0 0.511 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 15.25 15.75 0.600 0.620 L7 6.2 6.6 0.244 0.260 L9 3.5 3.93 0.137 0.154 DIA. 3.75 3.85 0.147 0.151 L6 L7 L2 Dia. L5 L4 L9 TO-220 MECHANICAL DATA P011C STP30NE03L/FP 7/9 |