| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
PIC16F1526 데이터시트(PDF) 7 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F1526 데이터시트(HTML) 7 Page - Microchip Technology |
|
7 / 354 page ![]() 2011 Microchip Technology Inc. Preliminary DS41458A-page 7 PIC16(L)F1526/27 TABLE 1: 64-PIN DEVICE ALLOCATION TABLE (PIC16(L)F1526/27) (CONTINUED) RE7 59 — — CCP2(2) —— — Y — RF0 18 AN16 — — — — — — VCAP RF1 17 AN6 — — — — — — — RF2 16 AN7 — — — — — — — RF3 15 AN8 — — — — — — — RF4 14 AN9 — — — — — — — RF5 13 AN10 — — — — — — — RF6 12 AN11 — — — — — — — RF7 11 AN5 — — — SS1 —— — RG0 3 — — CCP3 — — — — — RG1 4 AN15 — — TX2/CK2 — — — — RG2 5 AN14 — — RX2/DT2 — — — — RG3 6 AN13 — CCP4 — — — — — RG4 8 AN12 T5G CCP5 — — — — — RG5 7 — — — — — — Y(3) MCLR/VPP VDD 10, 26, 38, 57 — — — — — — — VDD VSS 9, 25, 41, 56 —— — — — — — VSS AVDD 19 — — — — — — — AVDD AVSS 20 — — — — — — — AVSS Note 1: Peripheral pin location selected using APFCON register. Default Location. 2: Peripheral pin location selected using APFCON register. Alternate Location. 3: Weak pull-up is always enabled when MCLR is enabled, otherwise the pull-up is under user control. |