전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SFH4233 데이터시트(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 SFH4233
상세설명  IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4233 데이터시트(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH4233 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4233 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4233 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4233 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4233 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4233 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4233 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4233 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4233 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
SFH 4233
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
High Power Infrared Emitter (940 nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2010-05-18
1
Wesentliche Merkmale
• IR-Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad
• Chipgröße (emittierende Fläche) 1 x 1 mm
2
• max. Gleichstrom 1 A
• niedriger Wärmewiderstand (9 K/W)
• Schwerpunktswellenlänge 940 nm
• ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-E
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit
(s.a. Abschnitt Maßzeichnung)
Anwendungen
• Infrarotbeleuchtung für Kameras
• Überwachungssysteme
• Fahrer-Assistenz Systeme
• Beleuchtung für Bilderkennungssysteme
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471
behandelt werden.
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gesamtstrahlungsfluss
1) (I
F = 1A, tp = 10 ms)
Total Radiant Flux
1)
Φ
e (mW)
SFH 4233
Q65110A8901
≥ 320 (typ. 500)
1) gemessen mit Ulbrichtkugel / measured with integrating sphere
Features
• IR lightsource with high efficiency
• die-size (emitting area) 1 x 1 mm
2
• max. DC-current 1 A
• Low thermal resistance (9 K/W)
• Center of spectral emission at 940 nm
• ESD safe up to 2 kV acc. to JESD22-A114-E
• Superior Corrosion Robustness
(see chapter package outlines)
Applications
• Infrared Illumination for cameras
• Surveillance systems
• Driver assistance systems
• Machine vision systems
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 and IEC 62471.


유사한 부품 번호 - SFH4233

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
OSRAM GmbH
SFH4230 OSRAM-SFH4230 Datasheet
226Kb / 8P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
SFH4231 OSRAM-SFH4231 Datasheet
226Kb / 8P
High Power Infrared Emitter (940 nm)
SFH4232 OSRAM-SFH4232 Datasheet
273Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4232 OSRAM-SFH4232 Datasheet
416Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH4232A OSRAM-SFH4232A Datasheet
307Kb / 12P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
More results

유사한 설명 - SFH4233

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
OSRAM GmbH
SFH4056 OSRAM-SFH4056 Datasheet
193Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4239 OSRAM-SFH4239 Datasheet
164Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4240 OSRAM-SFH4240 Datasheet
157Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4243 OSRAM-SFH4243 Datasheet
154Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4244 OSRAM-SFH4244 Datasheet
155Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4547 OSRAM-SFH4547 Datasheet
167Kb / 7P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4246 OSRAM-SFH4246 Datasheet
197Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4246 OSRAM-SFH-4246 Datasheet
197Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4045 OSRAM-SFH-4045 Datasheet
346Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4231 OSRAM-SFH-4231 Datasheet
268Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com